Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LS-T676 Datasheet(PDF) 1 Page - OSRAM GmbH

Part # LS-T676
Description  white P-LCC-2 package, colorless clear resin
PDF  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LS-T676 Datasheet(HTML) 1 Page - OSRAM GmbH

  LS-T676 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LS-T676 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LS-T676 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LS-T676 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LS-T676 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LS-T676 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LS-T676 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LS-T676 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LS-T676 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 15 page
background image
LS T676, LA T676, LO T676, LY T676
Hyper TOPLED
®
Hyper-Bright LED
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
Vorläufige Daten für OS-PCN-2007-001/
Preliminary Data for OS-PCN-2007-001
2007-02-16
1
Besondere Merkmale
•
Gehäusetyp: weißes P-LCC-2 Gehäuse, farbloser
klarer Verguss
•
Besonderheit des Bauteils: extrem breite
Abstrahlcharakteristik; ideal für Hinterleuchtungen
und Einkopplungen in Lichtleiter
•
Wellenlänge: 633 nm (super-rot),
615 nm (amber), 606 nm (orange), 587 nm (gelb)
•
Abstrahlwinkel: Lambertscher Strahler (120°)
•
Technologie: InGaAlP
•
optischer Wirkungsgrad: 11 lm/W (gelb, orange,
amber), 7 lm/W (super-rot)
•
Gruppierungsparameter: Lichtstärke,
Wellenlänge
•
Verarbeitungsmethode: für alle
SMT-Bestücktechniken geeignet
•
Lötmethode: IR Reflow Löten und
Wellenlöten (TTW)
•
Vorbehandlung: nach JEDEC Level 2
•
Gurtung: 8-mm Gurt mit 2000/Rolle, ø180 mm
oder 8000/Rolle, ø330 mm
•
ESD-Festigkeit: ESD-sicher bis 2 kV nach
JESD22-A114-B
Anwendungen
•
Informationsanzeigen im Innen- und Außenbereich
(z. B. im Verkehrsbereich; Laufschriftanzeigen)
•
optischer Indikator
•
Einkopplung in Lichtleiter
•
Hinterleuchtung (LCD, Handy, Schalter, Tasten,
Displays, Werbebeleuchtung)
•
Innenbeleuchtung im Automobilbereich (z. B.
Instrumentenbeleuchtung)
•
Ersatz von Kleinst-Glühlampen
•
Signal- und Symbolleuchten
Features
•
package: white P-LCC-2 package, colorless clear
resin
•
feature of the device: extremely wide viewing
angle; ideal for backlighting and coupling in light
guides
•
wavelength: 633 nm (super-red),
615 nm (amber), 606 nm (orange),
587 nm (yellow)
•
viewing angle: Lambertian Emitter (120°)
•
technology: InGaAlP
•
optical efficiency: 11 lm/W (yellow, orange,
amber), 7 lm/W (super-red)
•
grouping parameter: luminous intensity,
wavelength
•
assembly methods: suitable for all
SMT assembly methods
•
soldering methods: IR reflow soldering and
TTW soldering
•
preconditioning: acc. to JEDEC Level 2
•
taping: 8 mm tape with 2000/reel, ø180 mm or
8000/reel, ø330 mm
•
ESD-withstand voltage: up to 2 kV acc. to
JESD22-A114-B
Applications
•
indoor and outdoor displays (e.g. displays for
traffic; light writing displays)
•
optical indicators
•
coupling into light guides
•
backlighting (LCD, cellular phones, switches, keys,
displays, illuminated advertising)
•
interior automotive lighting
(e.g. dashboard backlighting)
•
substitution of micro incandescent lamps
•
signal and symbol luminaire


Similar Part No. - LS-T676

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
LS-T676-R1S1-1-Z OSRAM-LS-T676-R1S1-1-Z Datasheet
476Kb / 19P
TOPLED
More results

Similar Description - LS-T676

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
LBT68C OSRAM-LBT68C Datasheet
444Kb / 16P
white P-LCC-2 package, colorless clear resin
LST656 OSRAM-LST656 Datasheet
533Kb / 15P
white P-LCC-2 package, colorless clear resin
LA-G67F OSRAM-LA-G67F Datasheet
429Kb / 15P
white P-LCC-6 package, colorless clear resin
LG-T67K OSRAM-LG-T67K Datasheet
581Kb / 15P
white P-LCC-2 package, colorless clear resin
LB-T676 OSRAM-LB-T676 Datasheet
391Kb / 15P
white P-LCC-2 package, colorless clear resin
LS-T67F OSRAM-LS-T67F Datasheet
579Kb / 15P
white P-LCC-2 package, colorless clear resin
LB-T68C OSRAM-LB-T68C Datasheet
444Kb / 16P
white P-LCC-2 package, colorless clear resin
LG-T656 OSRAM-LG-T656 Datasheet
412Kb / 15P
white P-LCC-2 package, colorless clear resin
LS-T656 OSRAM-LS-T656 Datasheet
533Kb / 15P
white P-LCC-2 package, colorless clear resin
LSY-T675 OSRAM-LSY-T675 Datasheet
412Kb / 15P
white P-LCC-4 package, colorless clear resin
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com