Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LB-L29S Datasheet(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

Part # LB-L29S
Description  SMT package 0603, colorless diffused resin
PDF  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LB-L29S Datasheet(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  LB-L29S Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LB-L29S Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LB-L29S Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LB-L29S Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LB-L29S Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LB-L29S Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LB-L29S Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LB-L29S Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LB-L29S Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 15 page
background image
2006-10-04
2
LB L29S, LT L29S
■ LB L29S abgekündigt nach OS-PD-2006-009 - wird durch LB L293 ersetzt werden.
LB L29S obsolete acc. to OS-PD-2006-009 - will be replaced by LB L293.
Letzte Bestellung / Last Order: 15.04.2007
Letzte Lieferung / Last Delivery: 15.10.2007
Anm.:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen
Helligkeitsgruppen (siehe Seite 5 für nähere Informationen). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Gurt
geliefert. Z.B.: LB L29S-K1L2-35-1 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Helligkeitsgruppen K1, K2, L1 oder
L2 enthalten ist.
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Wellenlängengruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird nur
eine Wellenlängengruppe geliefert. Z.B.: LB L29S-K1L2-35-1 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der
Wellenlängengruppen -3, -4 oder -5 enthalten ist (siehe Seite 5 für nähere Information).
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Wellenlängengruppen nicht bestellt werden.
Gleiches gilt für die LEDs, bei denen die Durchlassspannungsgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro
Gurt wird nur eine Durchlassspannungsgruppe geliefert. Z.B.: LB L29S-K1L2-35-1 bedeutet, dass nach
Durchlassspannung gruppiert wird. Auf einem Gurt ist nur eine der Durchlasspannungsgruppen -4B, -5A, -5B,
-6A oder -6B enthalten (siehe Seite 5 für nähere Information). Z.B.: LT L29S-M2P1-1-0 bedeutet, dass das
Bauteil innerhalb der auf Seite 4 spezifizierten Grenzen geliefert wird.
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Durchlassspannungsgruppen nicht direkt bestellt
werden.
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5
for explanation). Only one group will be shipped on each reel (there will be no mixing of two groups on each
reel). E.g. LB L29S-K1L2-35-1 means that only one group K1, K2, L1 oder L2 will be shippable for any one reel.
In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable.
In a similar manner for colors where wavelength groups are measured and binned, single wavelength groups will
be shipped on any one reel. E.g. LB L29S-K1L2-35-1 means that only 1 wavelength group -3, -4 or -5 will be
shippable (see page 5 for explanation).
In order to ensure availability, single wavelength groups will not be orderable.
In a similar manner for LED, where forward voltage groups are measured and binned, single forward voltage
groups will be shipped on any one reel. E.g. LB L29S-K1L2-35-1 means that only 1 forward voltage group -4B,
-5A, -5B, -6A or -6B will be shippable (see page 5 for explanation). E.g. LT L29S-M2P1-1-0 means that the
device will be shiped within the specified limits as stated on page 4.
In order to ensure availability, single forward voltage groups will not be orderable .
Bestellinformation
Ordering Informarion
Typ
Type
Emissions-
farbe
Color of
Emission
Lichtstärke
1) Seite 15
Luminous
Intensity
1)
page 15
I
F = 10 mA
I
V (mcd)
Lichtstrom
2) Seite 15
Luminous
Flux
2)
page 15
I
F = 10 mA
Φ
V (mlm)
Bestellnummer
Ordering Code
■
LB L29S-K1L2-35-1
■
LB L29S-L1M2-35-1
blue
7.1 … 18.0
11.2 … 28.0
50 (typ.)
80 (typ.)
Q65110A1625
Q65110A1626
LT L29S-N2Q1-25
LT L29S-P2R1-25
LT L29S-N1R2-25
true green
35.5 ... 90.0
56.0 ...140.0
28.0 ...180.0
250 (typ.)
400 (typ.)
420 (typ.)
Q65110A3219
Q65110A3220
Q65110A3218



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com