Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LT-T773 Datasheet(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

Part # LT-T773
Description  white SMT package, colorless clear resin
PDF  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LT-T773 Datasheet(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  LT-T773 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LT-T773 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LT-T773 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LT-T773 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LT-T773 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LT-T773 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LT-T773 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LT-T773 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LT-T773 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 16 page
background image
2006-10-16
2
LB T773, LT T773
Anm.:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen
(siehe Seite 5 für nähere Informationen). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Gurt geliefert. Z.B.: LB T773-L2N1-35
bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Helligkeitsgruppen L2, M1, M2 oder N1 enthalten ist.
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Wellenlängengruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird nur eine
Wellenlängengruppe geliefert. Z.B.: LB T773-L2N1-35 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Wellenlängengruppen -3, -4,
oder -5 enthalten ist (siehe Seite 5 für nähere Information).
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Wellenlängengruppen nicht bestellt werden.
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5 for explanation).
Only one group will be shipped on each reel (there will be no mixing of two groups on each reel). E.g. LB T773-L2N1-35 means
that only one group L2, M1, M2 or N1 will be shippable for any one reel.
In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable.
In a similar manner for colors where wavelength groups are measured and binned, single wavelength groups will be shipped on
any one reel. E.g. LB T773-L2N1-35 means that only 1 wavelength group -3, -4 or -5 will be shippable. In order to ensure
availability, single wavelength groups will not be orderable (see page 5 for explanation).
.
Bestellinformation
Ordering Information
Typ
Type
Emissionsfarbe
Color of
Emission
Lichtstärke
1) Seite 16
Luminous
Intensity
1)
page 16
I
F = 10 mA
I
V (mcd)
Lichtstrom
2) Seite 16
Luminous
Flux
2)
page 16
I
F = 10 mA
Φ
V (mlm)
Bestellnummer
Ordering Code
LB T773-L2N1-35
LB T773-M2P1-35
LB T773-L2P1-35
blue
14.0 ...
35.5
22.4 ...
56.0
14.0 ...
56.0
75 (typ.)
120 (typ.)
100 (typ.)
Q65110A1957
Q65110A1958
Q65110A1959
LT T773-P1Q2-25
LT T773-Q1R2-25
LT T773-N2S1-25
true green
45.0 ... 112.0
71.0 ... 180.0
35.5 ... 224.0
240 (typ.)
380 (typ.)
350 (typ.)
Q65110A1969
Q65110A1970
Q65110A1971
Vergleichstabelle für 20 mA
Correllation Table for 20 mA
Typ
Type
Emissions-
farbe
Color of
Emission
Lichtstärke
1)
Seite 16
Luminous
Intensity
1)
page 16
I
F = 10 mA
I
V (mcd)
Lichtstärke
2)
Seite 16
Luminous
Intensity
2)
page 16
I
F = 20 mA
I
V (mcd)
Lichtstrom
2)
Seite 16
Luminous
Flux
2)
page 16
I
F = 20 mA
Φ
V (mlm)
LB T773-L2N1-35
LB T773-M2P1-35
LB T773-L2P1-35
blue
14.0 ...
35.5
22.4 ...
56.0
14.0 ...
56.0
40 (typ.)
65 (typ.)
55 (typ.)
120 (typ.)
195 (typ.)
165 (typ.)
LT T773-P1Q2-25
LT T773-Q1R2-25
LT T773-N2S1-25
true green
45.0 ... 112.0
71.0 ... 180.0
35.5 ... 224.0
125 (typ.)
195 (typ.)
205 (typ.)
375 (typ.)
585 (typ.)
615 (typ.)
Siehe auch Grafik Seite 7 / see also graph on page 7
⇒
⇒



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com