Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LO-R976 Datasheet(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

Part # LO-R976
Description  SMT package 0805, colorless diffused resin, 2 mm x 1.25 mm x 0.8 mm
PDF  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LO-R976 Datasheet(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  LO-R976 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LO-R976 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LO-R976 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LO-R976 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LO-R976 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LO-R976 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LO-R976 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LO-R976 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LO-R976 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 20 page
background image
2012-11-06
2
Version 1.0
LO R976
Ordering Information
Bestellinformation
Type
Luminous Intensity 1)page 19
Ordering Code
Typ
Lichtstärke 1) Seite 19
Bestellnummer
IF = 20 mA
IV [mcd]
LO R976-PS-1
45 ... 280
Q62702P5101
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5). Only one group will be shipped on each
packing unit (there will be no mixing of two groups on each packing unit). E. g. LO R976-PS-1 means that only one group P, Q, R, S will be shippable
for any packing unit. In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable.
Anm.:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen (siehe Seite 5). Es
wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Verpackungseinheit geliefert. Z. B. LO R976-PS-1 bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der
Helligkeitsgruppen P, Q, R, S enhalten ist. Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com