Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LP-K376 Datasheet(PDF) 5 Page - OSRAM GmbH

Part # LP-K376
Description  colorless, clear 3 mm (T1) package with specially shaped lens
PDF  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LP-K376 Datasheet(HTML) 5 Page - OSRAM GmbH

  LP-K376 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LP-K376 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LP-K376 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LP-K376 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LP-K376 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LP-K376 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LP-K376 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LP-K376 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LP-K376 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 12 page
background image
LP K376
2006-10-16
5
Wellenlängengruppen (Dominantwellenlänge)
6)
Seite 12
Wavelength Groups (Dominant Wavelength)
6)
page 12
Gruppe
Group
pure green
Einheit
Unit
min.
max.
2
554
557
nm
3
557
560
nm
4
560
563
nm
5
563
566
nm
Helligkeits-Gruppierungsschema
Brightness Groups
Helligkeitsgruppe
Brightness Group
Lichtstrom
1)
Seite 12
Luminous Flux
1)
page 12
Φ
V (mlm)
N1
N2
P1
P2
Q1
Q2
28.0 ... 35.5
35.5 ... 45.0
45.0 ... 56.0
56.0 ... 71.0
71.0 ... 90.0
90.0 ... 112.0
Anm.: Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet entweder eine untere Familiengruppe, eine obere
Familiengruppe oder eine Sammelgruppe, die aus nur 4 bzw. 6 Helligkeitsgruppen bestehen.
Einzelne Helligkeitsgruppen sind nicht bestellbar.
Note:
The standard shipping format for serial types includes either a lower familiy group or an upper family group
or a grouping of all individual groups of 4 or 6 brightness groups.
Individual brightness groups cannot be ordered.
Gruppenbezeichnung auf Etikett
Group Name on Label
Beispiel: P2-4
Example: P2-4
Helligkeitsgruppe
Brightness Group
Wellenlänge
Wavelength
P2
4
Anm.: In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Gruppe für jede Selektion enthalten.
Note:
No packing unit / tape ever contains more than one group for each selection.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com