Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LW-Q183 Datasheet(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

Part # LW-Q183
Description  SMT package 0603, colored diffused resin
PDF  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LW-Q183 Datasheet(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  LW-Q183 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LW-Q183 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LW-Q183 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LW-Q183 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LW-Q183 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LW-Q183 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LW-Q183 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LW-Q183 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LW-Q183 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 16 page
background image
2008-07-07
2
LW Q183
Anm.:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen
(siehe Seite 6 für nähere Informationen). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Gurt geliefert. Z.B.:
LW Q183-P2R1-24-3B5B bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Helligkeitsgruppen P2, Q1, Q2 oder R1 enthalten ist.
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Farbortgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird nur eine Farbortgruppe
geliefert. Z.B.: LW Q183-P2R1-24-3B5B bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Farbortgruppen -2, -3 oder -4 enthalten ist
(siehe Seite 5 für nähere Information).
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Farbortgruppen nicht bestellt werden.
Gleiches gilt für die LEDs, bei denen die Durchlassspannungsgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird nur eine
Durchlassspannungsgruppe geliefert. Z.B.: LW Q183-P2R1-24-3B5B bedeutet, dass nach Durchlassspannung gruppiert wird.
Auf einem Gurt ist nur eine der Durchlasspannungsgruppen -3B, -4A, -4B, -5A oder -5B enthalten (siehe Seite 6 für nähere
Information).
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Durchlassspannungsgruppen nicht direkt bestellt werden.
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 6 for explanation).
Only one group will be shipped on each reel (there will be no mixing of two groups on each reel). E.g. LW Q183-P2R1-24-3B5B
means that only one group P2, Q1, Q2 or R1 will be shippable for any one reel.
In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable.
In a similar manner for colors where chromaticity coordinate groups are measured and binned, single chromaticity coordinate
groups will be shipped on any one reel. E.g. LW Q183-P2R1-24-3B5B means that only 1 chromaticity coordinate group -2, -3 or
-4 will be shippable (see page 5 for explanation).
In order to ensure availability, single chromaticity coordinate groups will not be orderable.
In a similar manner for LED, where forward voltage groups are measured and binned, single forward voltage groups will be
shipped on any one reel. E.g. LW Q183-P2R1-24-3B5B means that only 1 forward voltage group -3B, -4A, -4B, -5A oder -5B will
be shippable (see page 6 for explanation).
In order to ensure availability, single forward voltage groups will not be orderable.
Bestellinformation
Ordering Information
Typ
Type
Emissions-
farbe
Color of
Emission
Lichtstärke
1) Seite 16
Luminous
Intensity
1) page 16
IF = 10 mA
IV (mcd)
Lichtstrom
2) Seite 16
Luminous Flux
2) page 16
IF = 10 mA
Φ
V (mlm)
Bestellnummer
Ordering Code
!LW Q183-P2R1-24-1
!LW Q183-Q2R2-24-1
white
56 ... 140
90 ... 180
390 (typ.)
540 (typ.)
Q65110A1170
Q65110A1245
!Abgekündigt nach OS-PD-2008-008 - wird durch LW Q38G ersetzt werden
Obsolete acc. to OS-PD-2008-008 - will be replaced by LW Q38G
Letzte Bestellung / Last Order: 2009-01-10
Letzte Lieferung / Last Delivery: 2009-07-10
Vergleichstabelle
Correlation Table
Typ
Type
Lichtstärke
2) Seite 16
Luminous
Intensity
2) page 16
IF = 5 mA
IV (mcd)
Lichtstärke
1) Seite 16
Luminous
Intensity
1) page 16
IF = 10 mA
IV (mcd)
Lichtstärke
2) Seite 16
Luminous
Intensity
2) page 16
IF = 20 mA
IV (mcd)
LW Q183-P2R1-24-1
LW Q183-Q2R2-24-1
28 ...
78
45 ...
100
56 ... 140
90 ... 180
101 ...
280
162 ...
360



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com