Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LCW-CP7P.PC Datasheet(PDF) 1 Page - OSRAM GmbH

Part # LCW-CP7P.PC
Description  SMD ceramic package with silicon resin with lens
PDF  19 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LCW-CP7P.PC Datasheet(HTML) 1 Page - OSRAM GmbH

  LCW-CP7P.PC Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LCW-CP7P.PC Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LCW-CP7P.PC Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LCW-CP7P.PC Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LCW-CP7P.PC Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LCW-CP7P.PC Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LCW-CP7P.PC Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LCW-CP7P.PC Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LCW-CP7P.PC Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 19 page
background image
LCW CP7P.PC
OSLON SSL
Ceramic package - 80° radiation pattern
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
Released
2011-03-23
1
Besondere Merkmale
• Gehäusetyp: SMD-Keramikgehäuse mit
Silikonverguss und Linse
• Typischer Lichtstrom: 101 lm bei 350 mA und
bis zu 175 lm bei 700 mA (4500 K)
• Besonderheit des Bauteils: Kompakte
Lichtquelle für platzsparende Designs
• Farbtemperatur: 4000 K bis 5000 K
• Farbwiedergabeindex: 70 (typ.)
• Abstrahlwinkel: 80°
• Typischer optischer Wirkungsgrad: 90 lm/W
bei 350 mA (4500 K)
• Gruppierungsparameter: Lichtstrom, Farbort,
Durchlassspannung
• Lötmethode: Reflow-Löten
• Vorbehandlung: nach JEDEC Level 2
• Gurtung: 12-mm Gurt mit 600/Rolle, ø180 mm
• ESD-Festigkeit: ESD-sicher bis 8 kV nach
JESD22-A114-D
• Erweiterte Korrosionsfestigkeit:
Details siehe Seite 12
Anwendungen
• Allgemeine Außenbeleuchtung
• Straßenbeleuchtung
• Tunnelbeleuchtung
• Industrielle Beleuchtung
• Gebäudebeleuchtung: Fassadenbeleuchtung,
Treppenbeleuchtung
• Spezialbeleuchtung: Blitzlicht,
Fahrradbeleuchtung, Sicherheitsbeleuchtung
Features
• package: SMD ceramic package with silicon
resin with lens
• typical Luminous Flux: 101 lm at 350 mA and
up to 175 lm at 700 mA (4500 K)
• feature of the device: small size high-flux LED
for slim designs
• color temperature: 4000 K to 5000 K
• color reproduction index: 70 (typ.)
• viewing angle: 80°
• typical optical efficiency: 90 lm/W at 350 mA
(4500 K)
• grouping parameter: luminous flux,
color coordinates, forward voltage
• soldering methods: reflow soldering
• preconditioning: acc. to JEDEC Level 2
• taping: 12-mm tape with 600/reel, ø180 mm
• ESD-withstand voltage: up to 8 kV acc. to
JESD22-A114-D
• Superior Corrosion Robustness:
details see page 12
Applications
• outdoor lighting
• street lighting
• tunnel lighting
• industrial lighting
• architectural lighting: facade lighting, stairway
lighting
• specialty lighting: flashlight, bicycle headlamps,
security lights


Similar Part No. - LCW-CP7P.PC

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
LCW-CP7P OSRAM-LCW-CP7P Datasheet
565Kb / 21P
SMD ceramic package with silicon resin with lens
More results

Similar Description - LCW-CP7P.PC

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
LACP7P OSRAM-LACP7P Datasheet
419Kb / 20P
SMD ceramic package with silicon resin with lens
LACPDP OSRAM-LACPDP Datasheet
416Kb / 20P
SMD ceramic package with silicon resin with lens
LDCP7P OSRAM-LDCP7P Datasheet
405Kb / 19P
SMD ceramic package with silicon resin with lens
LHCPDP OSRAM-LHCPDP Datasheet
363Kb / 17P
SMD ceramic package with silicon resin with lens
LCWCPDP.PC OSRAM-LCWCPDP.PC Datasheet
475Kb / 19P
SMD ceramic package with silicon resin with lens
LCW-CP7P OSRAM-LCW-CP7P Datasheet
565Kb / 21P
SMD ceramic package with silicon resin with lens
LCW-CQ7P.CC OSRAM-LCW-CQ7P.CC Datasheet
559Kb / 22P
SMD ceramic package with silicon resin with lens
LCW-CQAR.PC OSRAM-LCW-CQAR.PC Datasheet
197Kb / 10P
SMD ceramic package with silicon resin with lens
LUW-CP7P OSRAM-LUW-CP7P Datasheet
450Kb / 18P
SMD ceramic package with silicon resin with lens
LUW-CPDP OSRAM-LUW-CPDP Datasheet
509Kb / 21P
SMD ceramic package with silicon resin with lens
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com