Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LCW-CPDP.PC Datasheet(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

Part # LCW-CPDP.PC
Description  SMD ceramic package with silicon resin with lens
PDF  19 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LCW-CPDP.PC Datasheet(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  LCW-CPDP.PC Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LCW-CPDP.PC Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LCW-CPDP.PC Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LCW-CPDP.PC Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LCW-CPDP.PC Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LCW-CPDP.PC Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LCW-CPDP.PC Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LCW-CPDP.PC Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LCW-CPDP.PC Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 19 page
background image
2011-03-23
2
Released
LCW CPDP.PC
Anm.:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen
Helligkeitsgruppen (siehe Seite 7 für nähere Informationen). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro
Gurt geliefert. Z.B.: LCW CPDP.PC-KSKU-5L7N-35 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der
Helligkeitsgruppen KS, KT oder KU enthalten ist.
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Farbortgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird nur eine
Farbortgruppe geliefert. Z.B.: LCW CPDP.PC-KSKU-5L7N-35 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der
Farbortgruppen -5L bis -7N enthalten ist (siehe Seite 5 für nähere Information).
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Farbortgruppen nicht bestellt werden.
Gleiches gilt für die LEDs, bei denen die Durchlassspannungsgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro
Gurt wird nur eine Durchlassspannungsgruppe geliefert. Z.B.: LCW CPDP.PC-KSKU-5L7N-35 bedeutet, dass
nach Durchlassspannung gruppiert wird. Auf einem Gurt ist nur eine der Durchlasspannungsgruppen -3, -4
oder -5 enthalten (siehe Seite 7 für nähere Information).
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Durchlassspannungsgruppen nicht direkt bestellt
werden.
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 7
for explanation). Only one group will be shipped on each reel (there will be no mixing of two groups on each
reel). E.g.LCW CPDP.PC-KSKU-5L7N-35 means that only one group KS, KT or KU will be shippable for any
one reel.
In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable.
In a similar manner for colors where chromaticity coordinate groups are measured and binned, single
chromaticity coordinate groups will be shipped on any one reel. E.g. LCW CPDP.PC-KSKU-5L7N-35 means
that only 1 chromaticity coordinate group -5L to -7N will be shippable (see page 5 for explanation).
In order to ensure availability, single chromaticity coordinate groups will not be orderable.
In a similar manner for LED, where forward voltage groups are measured and binned, single forward voltage
groups will be shipped on any one reel. E.g. LCW CPDP.PC-KSKU-5L7N-35 means that only 1 forward voltage
group -3, -4 or -5 will be shippable. In order to ensure availability, single forward voltage groups will not be
orderable(see page 7 for explanation).
Bestellinformation
Ordering Information
Typ
Type
Farb-
temperatur
color
temperature
Lichtstrom
1) Seite 19
Luminous
Flux
1) page 19
I
F = 350 mA
Φ
V(lm)
Lichtstärke
2) Seite 19
Luminous
Intensity
2) page 19
I
F = 350 mA
I
V (cd)
Bestellnummer
Ordering Code
LCW CPDP.PC-KSKU-5L7N-35
LCW CPDP.PC-KTLP-5L7N-35
4000 K
89.2 ... 112.0
97.0 ... 121.0
26 (typ.)
28 (typ.)
Q65111A0827
Q65111A0828
LCW CPDP.PC-KULQ-5J7K-35
LCW CPDP.PC-KTLP-5J7K-35
4500 K
104.2 ... 130.0
97.0 ... 121.0
30 (typ.)
28 (typ.)
on request
Q65111A0829
LCW CPDP.PC-KULQ-5H7I-35
LCW CPDP.PC-KTLP-5H7I-35
5000 K
104.2 ... 130.0
97.0 ... 121.0
30 (typ.)
28 (typ.)
on request
Q65111A0830



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com