Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LCW-CRDP.EC Datasheet(PDF) 1 Page - OSRAM GmbH

Part # LCW-CRDP.EC
Description  SMT ceramic package with silicone resin and silicone lens
PDF  28 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LCW-CRDP.EC Datasheet(HTML) 1 Page - OSRAM GmbH

  LCW-CRDP.EC Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LCW-CRDP.EC Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LCW-CRDP.EC Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LCW-CRDP.EC Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LCW-CRDP.EC Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LCW-CRDP.EC Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LCW-CRDP.EC Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LCW-CRDP.EC Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LCW-CRDP.EC Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 28 page
background image
2013-06-15
1
2013-06-15
OSLON SSL® 150
Datasheet
Version 1.3
LCW CRDP.EC
Highest flux. Highest efficacy. This OSLON SSL family
next generation LED provides a wide radiation pattern
allowing perfect interaction and various designs
including color mixing LED clusters. Its low thermal
resistance allows this device to be highly efficient even
at high driving currents. Applications demanding long
lifetimes are perfectly addressed with this highly
reliable LED.
Höchster Lichtstrom. Höchste Lichtausbeute. Als
Mitglied der jüngsten Generation der
OSLON-SSL-Familie erlaubt diese LED eine perfekte
Interaktion in einer Vielzahl von Designs –
einschließlich der Farbmischung in LED-Clustern. Der
geringe Wärmewiderstand sorgt selbst bei hohen
Strömen für höchste Lichtausbeute. Diese
zuverlässige LED eignet sich besonders für
Applikationen, die eine hohe Lebenserwartung
erfordern.
Features:
Besondere Merkmale:
• Package: SMT ceramic package with silicone
resin and silicone lens
• Gehäusetyp: SMT-Keramikgehäuse mit
Silikonverguss und -linse
• Viewing angle at 50 % IV: 150°
• Abstrahlwinkel bei 50 % IV: 150°
• Color: 2700 K - 5000 K ( warm and neutral white )
• Farbe: 2700 K - 5000 K ( warm- und neutralweiß )
• CRI: min. 80 ( typ. 83 )
• CRI: min. 80 ( typ. 83 )
• Luminous Flux: typ. 111 lm @ 3000 K
• Lichtstrom: typ. 111 lm @ 3000 K
• Luminous efficacy: typ. 108 lm/W @ 3000 K
• Lichtausbeute: typ. 108 lm/W @ 3000 K
• Corrosion Robustness: Superior Corrosion
Robustness
• Korrosionsstabilität: Höchste
Korrosionsbeständigkeit
• Lumen Maintenance: Test results according to
IESNA LM-80 available
• Lichtstromerhaltung: Testergebnisse nach
IESNA LM-80 verfügbar
Applications
Anwendungen
• Accent and effect lighting
• Akzent- und Effektbeleuchtung
• Museum lighting
• Museumsbeleuchtung
• Shop lighting
• Ladenbeleuchtung
• Spot lights
• Spot-Leuchten
• Stage lighting
• Bühnenbeleuchtung
• Retrofits and fixtures
• Retrofits


Similar Part No. - LCW-CRDP.EC

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
LCW-CRDP.CC OSRAM-LCW-CRDP.CC Datasheet
624Kb / 27P
SMT ceramic package with silicone resin and silicone lens
LCW-CRDP.PC OSRAM-LCW-CRDP.PC Datasheet
669Kb / 29P
SMT ceramic package with silicone resin and silicone lens
More results

Similar Description - LCW-CRDP.EC

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
GWCS8PM1.EM OSRAM-GWCS8PM1.EM Datasheet
1Mb / 25P
SMT ceramic package with silicone resin and silicone lens
GWCSSRM1.BM OSRAM-GWCSSRM1.BM Datasheet
1Mb / 25P
SMT ceramic package with silicone resin and silicone lens
GF-CS8PM2.24 OSRAM-GF-CS8PM2.24 Datasheet
1Mb / 22P
SMT ceramic package with silicone resin and silicone lens
GF-CSHPM1.24 OSRAM-GF-CSHPM1.24 Datasheet
378Kb / 22P
SMT ceramic package with silicone resin and silicone lens
GH-CSSRM2.24 OSRAM-GH-CSSRM2.24 Datasheet
1Mb / 22P
SMT ceramic package with silicone resin and silicone lens
LA-CP7P OSRAM-LA-CP7P Datasheet
884Kb / 20P
SMT ceramic package with silicone resin and silicone lens
LA-CPDP OSRAM-LA-CPDP Datasheet
1Mb / 23P
SMT ceramic package with silicone resin and silicone lens
LD-CQDP OSRAM-LD-CQDP Datasheet
1Mb / 23P
SMT ceramic package with silicone resin and silicone lens
GW-CSSRM2.PM OSRAM-GW-CSSRM2.PM Datasheet
2Mb / 25P
SMT ceramic package with silicone resin and silicone lens
LUW-CQ7P OSRAM-LUW-CQ7P Datasheet
1Mb / 26P
SMT ceramic package with silicone resin and silicone lens
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com