Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LE-ACWUWV-S2W Datasheet(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

Part # LE-ACWUWV-S2W
Description  compact lightsource in SMT technology with glass window on top
PDF  23 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LE-ACWUWV-S2W Datasheet(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  LE-ACWUWV-S2W Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LE-ACWUWV-S2W Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LE-ACWUWV-S2W Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LE-ACWUWV-S2W Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LE-ACWUWV-S2W Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LE-ACWUWV-S2W Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LE-ACWUWV-S2W Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LE-ACWUWV-S2W Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LE-ACWUWV-S2W Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 23 page
background image
2017-06-26
2
Version 1.5 (not for new design)
LE ACWUWV S2W
Anm.:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen
(siehe Seite 6 für nähere Informationen). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Gurt geliefert. Z.B.: LE ACWUWV
S2W-...+JZKZ-1+... bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Helligkeitsgruppen -JZ; -KX; -KY oder -KZ enthalten ist.
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Farbortgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird nur eine Farbortgruppe
geliefert. Z.B.: LE ACWUWV S2W-...+LXMX-UW+... bedeutet, dass auf einem Gurt nur die Farbortgruppe UW enthalten ist (siehe
Seite 5 für nähere Information).
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 6 for explanation).
Only one group will be shipped on each reel (there will be no mixing of two groups on each reel). E.g. LE ACWUWV
S2W-...+JZKZ-1+... means that only one group -JZ; -KX; -KY or -KZ will be shippable for any one reel.
In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable.
In a similar manner for colors where chromaticity coordinate groups are measured and binned, single chromaticity coordinate
groups will be shipped in any one reel . E.g. LE ACWUWV S2W-...+LXMX-UW+... means that only chromaticity coordinate group
-UW will be shippable (see page 5 for explanation).
Typ
Type
Emissionsfarbe
Color of Emission
Lichtfluss pro Farbe
2)3) Seite 23
Luminous Flux per
Color
2)3) page 23
I
F = 700 mA
Φ
V (lm)
LE ACWUWV S2W
JZLX-1
KXLX-CHCL
LXMX-UW
KXLX-1
amber
warm white
white
verde
61
...
130
71
...
130
112
...
210
71
...
130
Bestellinformation
Ordering Information
Typ
Type
Bestellnummer
Ordering Code
LE ACWUWV S2W
Q65111A5266



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com