Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LMW-G5AP Datasheet(PDF) 1 Page - OSRAM GmbH

Part # LMW-G5AP
Description  white P-LCC-4 package, clear silicone resin
PDF  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LMW-G5AP Datasheet(HTML) 1 Page - OSRAM GmbH

  LMW-G5AP Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LMW-G5AP Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LMW-G5AP Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LMW-G5AP Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LMW-G5AP Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LMW-G5AP Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LMW-G5AP Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LMW-G5AP Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LMW-G5AP Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 17 page
background image
LMW G5AP
Advanced Power TOPLED Plus
Enhanced optical Power LED (ThinGaN)
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
Released
2011-06-21
1
Besondere Merkmale
• Gehäusetyp: weißes P-LCC-4 Gehäuse,
klarer Silikon - Verguss
•
Besonderheit des Bauteils: niedrige
Bauteilhöhe, ideal für dünne Anwendungen mit
heller und homogener Ausleuchtung
• Farbort: x = 0,26, y = 0,22 (
Ι
V);
x = 0,27, y = 0,24 (
Φ
V) nach CIE 1931 (weiß)
• Abstrahlwinkel: 135° C
• Technologie: ThinGaN
• optischer Wirkungsgrad: 66 lm/W
• Gruppierungsparameter: Lichtstärke, Farbort
• Verarbeitungsmethode: für alle
SMT-Bestücktechniken geeignet
• Lötmethode: Reflow Löten
• Vorbehandlung: nach JEDEC Level 2
•
Gurtung: 12 mm Gurt mit 700/Rolle, ø180 mm
• ESD-Festigkeit: ESD-sicher bis 2 kV nach
JESD22-A114-D
Anwendungen
• LCD Hinterleuchtung: Direkt und Einkopplung
über Lichtleiter (LCD-Fernsehgeräte,
LCD-Monitore, LCD-Midsize)
• Gebäudebeleuchtung
• Allgemeinbeleuchtung
• Flächenhinterleuchtung und Lichtkacheln
• Markierungsbeleuchtung (z.B. Stufen, Flucht-
wege, u.ä.)
• Leuchtschrift
Features
• package: white P-LCC-4 package, clear
silicone resin
•
feature of the device: slim package design for
thin applications that need bright, homogenous
lighting
• color coordinates: x = 0,26, y = 0,22 (
Ι
V);
x = 0,27, y = 0,24 (
Φ
V) acc. to CIE 1931 (white)
• viewing angle: 135 °C
• technology: ThinGaN
• optical efficiency: 66 lm/W
• grouping parameter: luminous intensity,
color coordinates
• assembly methods: suitable for all
SMT assembly methods
• soldering methods: reflow soldering
• preconditioning: acc. to JEDEC Level 2
•
taping: 12 mm tape with 700/reel, ø180 mm
• ESD-withstand voltage: up to 2 kV acc. to
JESD22-A114-D
Applications
• LCD backlighting: direct view and lightguide
(LCD TVs, LCD monitors, LCD midsize)
• Architectural lighting
• Commercial and residential illumination
• Area backlighting and light tiles
• Marker lights (e.g. steps, exit routes, etc.)
• Channel letters


Similar Part No. - LMW-G5AP

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Mobile Mark, Inc.
LMW-201 MOBILEMARK-LMW-201 Datasheet
284Kb / 1P
Low Profile LTE, with GPS 695-960/1710-2700 MHz
9/2018
LMW-201-3C2C-WHT-180 MOBILEMARK-LMW-201-3C2C-WHT-180 Datasheet
284Kb / 1P
Low Profile LTE, with GPS 695-960/1710-2700 MHz
9/2018
LMW-202 MOBILEMARK-LMW-202 Datasheet
285Kb / 1P
Global LTE, with GPS 695-960/1710-3700 MHz
9/2018
LMW-202-3C2C-WHT-180 MOBILEMARK-LMW-202-3C2C-WHT-180 Datasheet
285Kb / 1P
Global LTE, with GPS 695-960/1710-3700 MHz
9/2018
LMW-203 MOBILEMARK-LMW-203 Datasheet
276Kb / 1P
Low Profile LTE-U, with GPS 695-960/1710-6000 MHz
9/2018
More results

Similar Description - LMW-G5AP

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
LDG5AP OSRAM-LDG5AP Datasheet
606Kb / 18P
white P-LCC-4 package, colorless clear silicone resin, clear silicone lens
LBLTLVE63C OSRAM-LBLTLVE63C Datasheet
363Kb / 18P
white P-LCC-4 package, colorless clear resin
LMWG5AP OSRAM-LMWG5AP Datasheet
396Kb / 17P
white P-LCC-4 package, clear silicone resin
LD-G5AP OSRAM-LD-G5AP Datasheet
606Kb / 18P
white P-LCC-4 package, colorless clear silicone resin, clear silicone lens
LAY-T67B OSRAM-LAY-T67B Datasheet
353Kb / 15P
white P-LCC-4 package, colorless clear resin
LAY-T67F OSRAM-LAY-T67F Datasheet
254Kb / 16P
white P-LCC-4 package, colorless clear resin
LS-E6SF OSRAM-LS-E6SF Datasheet
475Kb / 18P
white P-LCC-4 package, colorless clear silicone resin
LSG-T670 OSRAM-LSG-T670 Datasheet
563Kb / 15P
white P-LCC-4 package, colorless clear resin
LSG-T676 OSRAM-LSG-T676 Datasheet
362Kb / 16P
white P-LCC-4 package, colorless clear resin
LSY-T675 OSRAM-LSY-T675 Datasheet
412Kb / 15P
white P-LCC-4 package, colorless clear resin
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com