Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LO-M47K Datasheet(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

Part # LO-M47K
Description  white SMT package, colorless clear resin
PDF  19 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LO-M47K Datasheet(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  LO-M47K Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LO-M47K Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LO-M47K Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LO-M47K Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LO-M47K Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LO-M47K Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LO-M47K Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LO-M47K Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LO-M47K Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 19 page
background image
2013-06-21
2
Version 1.0 (not for new design)
LO M47K
Ordering Information
Bestellinformation
Type:
Luminous Intensity
1) page 18
Ordering Code
Typ:
Lichtstärke 1) Seite 18
Bestellnummer
IF = 2 mA
IV [mcd]
LO M47K-J2M1-24
5.6 ... 22.4
Q65110A2049
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5). Only one group will be shipped on each
packing unit (there will be no mixing of two groups on each packing unit). E. g. LO M47K-J2M1-24 means that only one group J2, K1, K2, L1, L2, M1
will be shippable for any packing unit. In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable.
In a similar manner for colors where wavelength groups are measured and binned, single wavelength groups will be shipped on any one packing unit.
E. g. LO M47K-J2M1-24 means that only one wavelength group 2,3,4 will be shippable. LO M47K-J2M1-24 means that the device will be shipped within
the specified limits as stated on page 5In order to ensure availability, single wavelength groups will not be orderable (see page 5).
Anm.:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen (siehe Seite 5). Es
wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Verpackungseinheit geliefert. Z. B. LO M47K-J2M1-24 bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine
der Helligkeitsgruppen J2, K1, K2, L1, L2, M1 enhalten ist. Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt
werden.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Wellenlängengruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine
Wellenlängengruppe geliefert. Z. B. LO M47K-J2M1-24 bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Wellenlängengruppen 2,3,4 enthalten
ist (siehe Seite 5). LO M47K-J2M1-24 bedeutet, dass das Bauteil innerhalb der spezifizierten Grenzen geliefert wird. Um die Liefersicherheit zu
gewährleisten, können einzelne Wellenlängengruppen nicht bestellt werden.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com