Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LRTB-G6SF Datasheet(PDF) 21 Page - OSRAM GmbH

Part # LRTB-G6SF
Description  white P-LCC-6 package with diffused silicone resin
PDF  23 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LRTB-G6SF Datasheet(HTML) 21 Page - OSRAM GmbH

Back Button LRTB-G6SF Datasheet HTML 15Page - OSRAM GmbH LRTB-G6SF Datasheet HTML 16Page - OSRAM GmbH LRTB-G6SF Datasheet HTML 17Page - OSRAM GmbH LRTB-G6SF Datasheet HTML 18Page - OSRAM GmbH LRTB-G6SF Datasheet HTML 19Page - OSRAM GmbH LRTB-G6SF Datasheet HTML 20Page - OSRAM GmbH LRTB-G6SF Datasheet HTML 21Page - OSRAM GmbH LRTB-G6SF Datasheet HTML 22Page - OSRAM GmbH LRTB-G6SF Datasheet HTML 23Page - OSRAM GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 21 / 23 page
background image
LRTB G6SF
2010-12-02
21
Trockenverpackung und Materialien
Dry Packing Process and Materials
Anm.: Feuchteempfindliche Produkte sind verpackt in einem Trockenbeutel zusammen mit einem Trockenmittel und
einer Feuchteindikatorkarte
Bezüglich Trockenverpackung finden Sie weitere Hinweise im Internet und in unserem Short Form Catalog im
Kapitel “Gurtung und Verpackung” unter dem Punkt “Trockenverpackung”. Hier sind Normenbezüge, unter
anderem ein Auszug der JEDEC-Norm, enthalten.
Note:
Moisture-senisitve product is packed in a dry bag containing desiccant and a humidity card.
Regarding dry pack you will find further information in the internet and in the Short Form Catalog in chapter
“Tape and Reel” under the topic “Dry Pack”. Here you will also find the normative references like JEDEC.
Kartonverpackung und Materialien
Transportation Packing and Materials
Dimensions of transportation box in mm (inch)
Breite / Width
Länge / length
Höhe / height
200
±5 (7,874 ±0,1968±)
200
±5 (7,874 ±0,1968)
30
±5 (1,1811 ±0,1968)
OHA00539
OS
RA
M
Moisture-sensitive label or print
Barcode label
Desiccant
Humidity indicator
Barcode label
OSR
AM
M
o
is
tu
re
L
e
v
e
l 3
F
lo
o
r
tim
e
1
6
8
H
o
u
rs
M
o
is
tu
re
L
e
v
e
l 6
F
lo
o
r
ti
m
e
6
H
o
u
rs
a
)
H
u
m
id
ity
In
di
c
a
to
r
C
a
rd
is
>
1
0
%
w
h
e
n
re
a
d
a
t
2
3
˚C
±
5
˚C
, o
r
re
flo
w
,
v
a
p
o
r-
p
h
a
se
re
flo
w
,
o
r
e
q
u
iv
a
le
n
t
p
ro
ce
s
si
n
g
(p
e
a
k
p
a
ck
a
g
e
2
.
A
ft
e
r
th
is
b
a
g
is
o
p
e
n
e
d
,
d
e
vi
c
e
s
th
a
t
w
ill
b
e
s
u
b
je
c
te
d
to
in
fr
a
re
d
1
.
S
h
e
lf
lif
e
in
s
e
a
le
d
b
a
g
:
2
4
m
o
n
th
s
a
t
<
4
0
˚C
a
n
d
<
9
0
%
re
la
ti
ve
h
u
m
id
it
y
(R
H)
.
M
o
is
tu
re
L
e
ve
l
5
a
a
t
fa
c
to
ry
co
n
d
it
io
n
s
o
f
(i
f
b
la
nk
,
se
a
l d
a
te
is
id
e
n
ti
ca
l
w
it
h
d
a
te
co
d
e
).
a
)
M
o
u
n
te
d
w
ith
in
b
)
S
to
re
d
a
t
b
o
d
y
te
m
p
.
3
.
D
e
v
ic
e
s
re
q
u
ir
e
b
a
k
in
g
,
b
e
fo
re
m
o
u
n
tin
g
,
if:
B
a
g
s
e
a
l d
a
te
M
o
is
tu
re
L
e
ve
l
1
M
o
is
tu
re
L
e
v
e
l 2
M
o
is
tu
re
L
e
v
e
l
2
a
4
.
If
b
a
k
in
g
is
re
q
ui
re
d
,
b
)
2
a
o
r
2
b
is
n
o
t
m
e
t.
D
a
te
a
n
d
t
im
e
o
p
e
n
e
d
:
re
fe
re
n
ce
IP
C
/J
E
D
E
C
J-
S
T
D
-0
3
3
fo
r
b
a
ke
p
ro
c
e
d
u
re
.
F
lo
o
r
ti
m
e
s
e
e
b
e
lo
w
If
b
la
n
k,
se
e
b
a
r
c
o
d
e
la
b
e
l
F
lo
o
r
tim
e
>
1
Y
e
a
r
Fl
oo
r t
im
e
1
Y
e
a
r
F
lo
o
r
tim
e
4
W
e
e
k
s
1
0
%
R
H
.
_
<
M
o
is
tu
re
L
e
ve
l 4
M
o
is
tu
re
L
e
v
e
l 5
˚C
).
O
P
T
O
S
E
M
IC
O
N
D
U
C
TO
R
S
M
O
IS
T
U
R
E
S
E
N
S
IT
IV
E
T
hi
s
ba
g
co
n
ta
in
s
C
A
U
TI
O
N
F
lo
o
r
tim
e
7
2
H
o
u
rs
F
lo
o
r
tim
e
4
8
H
o
u
rs
F
lo
o
r
ti
m
e
2
4
H
o
u
rs
3
0
˚C
/6
0%
R
H.
_
<
L
E
V
E
L
If
b
la
n
k,
se
e
b
a
r
c
o
d
e
la
b
e
l
OHA02044
1
0
1
1
210
021
998
0
2
4 5
Packing
Sealing label
Barcode label
M
o
ist
u
re
L
e
ve
l
3
F
lo
o
r
tim
e
1
6
8
H
o
u
rs
M
o
is
tu
re
L
e
ve
l
6
F
lo
o
r
tim
e
6
H
o
u
rs
a
)
Hu
m
id
ity
In
d
ic
a
to
r
C
a
rd
is
>
1
0
%
w
h
e
n
re
a
d
a
t
2
3
˚C
±
5
˚C
,
o
r
re
fl
o
w
,
va
p
o
r-
p
h
a
se
re
flo
w
,
o
r
e
q
u
iv
a
le
n
t
p
ro
ce
ss
in
g
(p
e
a
k
p
a
cka
g
e
2
.
A
ft
e
r
th
is
b
a
g
is
o
p
e
n
e
d
,
d
e
v
ice
s
th
a
t
w
ill
b
e
su
b
je
ct
e
d
to
in
fr
a
re
d
1
.
S
h
e
lf
life
in
se
a
le
d
b
a
g
:
2
4
m
o
n
th
s
a
t
<
4
0
˚C
a
n
d
<
9
0
%
re
la
tiv
e
h
u
m
id
it
y
(R
H
).
M
o
ist
u
re
L
e
v
e
l
5
a
a
t f
a
c
to
ry
co
n
d
iti
o
n
s
o
f
(i
f
b
la
n
k
,
se
a
l d
a
te
is
id
e
n
ti
ca
l w
ith
d
a
te
co
d
e
).
a
)
M
o
u
n
te
d
w
it
h
in
b
)
S
to
re
d
a
t
b
o
d
y
te
m
p
.
3
.
D
e
vi
ce
s
re
q
u
ir
e
b
a
ki
n
g
,
b
e
fo
re
m
o
u
n
tin
g
,
if:
B
a
g
se
a
l d
a
te
M
o
ist
u
re
L
e
ve
l 1
M
o
is
tu
re
L
e
ve
l
2
M
o
is
tu
re
L
e
ve
l 2
a
4
.
If
b
a
kin
g
is
re
q
u
ir
e
d
,
b
)
2
a
o
r
2
b
is
n
o
t
m
e
t.
D
a
te
a
n
d
tim
e
o
p
e
n
e
d
:
re
fe
re
n
c
e
IP
C
/J
E
D
E
C
J-
S
T
D
-0
3
3
fo
r
b
a
ke
p
ro
ce
d
u
re
.
F
lo
o
r
tim
e
se
e
b
e
lo
w
If
b
la
n
k
,
s
e
e
b
a
r
co
d
e
la
b
e
l
F
lo
o
r tim
e
>
1
Y
e
a
r
F
lo
o
r
tim
e
1
Y
e
a
r
F
lo
o
r
tim
e
4
W
e
e
k
s
1
0
%
R
H
.
_
<
M
o
is
tu
re
L
e
ve
l 4
M
o
is
tu
re
L
e
v
e
l 5
˚C
).
O
P
TO
S
E
M
IC
O
N
DU
C
TO
RS
M
O
IS
TU
R
E
S
E
N
S
IT
IV
E
Th
is
b
ag
co
nt
ai
n
s
C
A
U
TIO
N
F
lo
o
r
tim
e
7
2
H
o
u
rs
F
lo
o
r
tim
e
4
8
Ho
u
rs
F
lo
o
r
tim
e
2
4
H
o
u
rs
3
0
˚C
/6
0
%
R
H
.
_
<
L
E
V
E
L
If
b
la
n
k
,
se
e
b
a
r
c
o
d
e
la
b
e
l
Barcode label



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com