Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LRTB-GFUG Datasheet(PDF) 27 Page - OSRAM GmbH

Part # LRTB-GFUG
Description  black P-LCC-6 package for higher contrast (RGB-Displays) and diffused silicone resin
PDF  28 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LRTB-GFUG Datasheet(HTML) 27 Page - OSRAM GmbH

Back Button LRTB-GFUG Datasheet HTML 20Page - OSRAM GmbH LRTB-GFUG Datasheet HTML 21Page - OSRAM GmbH LRTB-GFUG Datasheet HTML 22Page - OSRAM GmbH LRTB-GFUG Datasheet HTML 23Page - OSRAM GmbH LRTB-GFUG Datasheet HTML 24Page - OSRAM GmbH LRTB-GFUG Datasheet HTML 25Page - OSRAM GmbH LRTB-GFUG Datasheet HTML 26Page - OSRAM GmbH LRTB-GFUG Datasheet HTML 27Page - OSRAM GmbH LRTB-GFUG Datasheet HTML 28Page - OSRAM GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 27 / 28 page
background image
LRTB GFUG
2017-11-14
27
Fußnoten:
1)
Helligkeitswerte werden während eines Strompulses einer typischen Dauer von 25 ms, mit einer internen
Reproduzierbarkeit von +/- 8 % und einer erweiterten Messunsicherheit von +/- 11 % gemessen (gemäß GUM mit
Erweiterungsfaktor k = 3).
2)
Die LED kann kurzzeitig in Sperrichtung betrieben werden.
3)
R
thJA ergibt sich bei Montage auf PC-Board FR 4 (Padgröße 16 mm
2 je Pad)
4)
Die dominante Wellenlänge wird während eines Strompulses einer typischen Dauer von 25 ms, mit einer internen
Reproduzierbarkeit von +/- 0,5 nm und einer erweiterten Messunsicherheit von +/- 1 nm gemessen (gemäß GUM mit
Erweiterungsfaktor k = 3).
5)
Vorwärtsspannungen werden während eines Strompulses einer typischen Dauer von 8 ms, mit einer internen
Reproduzierbarkeit von +/- 0,05 V und einer erweiterten Messunsicherheit von +/- 0,1 V gemessen (gemäß GUM mit
Erweiterungsfaktor k=3)
6)
Wegen der besonderen Prozessbedingungen bei der Herstellung von LED können typische oder abgeleitete
technische Parameter nur aufgrund statistischer Werte wiedergegeben werden. Diese stimmen nicht notwendigerweise
mit den Werten jedes einzelnen Produktes überein, dessen Werte sich von typischen und abgeleiteten Werten oder
typischen Kennlinien unterscheiden können. Falls erforderlich, z.B. aufgrund technischer Verbesserungen, werden
diese typischen Werte ohne weitere Ankündigung geändert.
7)
Im gestrichelten Bereich der Kennlinien muss mit erhöhten Helligkeitsunterschieden zwischen Leuchtdioden innerhalb
einer Verpackungseinheit gerechnet werden.
Dimmverhältnis im Gleichstrom-Betrieb max. 5:1 für red
8)
Maße werden wie folgt angegeben: mm (inch)
9)
Gehäuse hält TTW-Löthitze aus nach CECC 00802
10) Ein kritisches Bauteil ist ein Bauteil, das in lebenserhaltenden Apparaten oder Systemen eingesetzt wird und dessen
Defekt voraussichtlich zu einer Fehlfunktion dieses lebenserhaltenden Apparates oder Systems führen wird oder die
Sicherheit oder Effektivität dieses Apparates oder Systems beeinträchtigt.
11) Lebenserhaltende Apparate oder Systeme sind für
(a) die Implantierung in den menschlichen Körper
oder
(b) für die Lebenserhaltung bestimmt.
Falls sie versagen, kann davon ausgegangen werden, dass die Gesundheit und das Leben des Patienten in Gefahr ist.
Published by
OSRAM Opto Semiconductors GmbH
Leibnizstrasse 4, D-93055 Regensburg
www.osram-os.com
© All Rights Reserved.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com