Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LS-5436 Datasheet(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

Part # LS-5436
Description  colorless, clear 5 mm (T1 쩐) package
PDF  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LS-5436 Datasheet(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  LS-5436 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LS-5436 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LS-5436 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LS-5436 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LS-5436 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LS-5436 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LS-5436 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LS-5436 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LS-5436 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 13 page
background image
2006-10-04
2
LS 5436, LO 5436, LY 5436
■ LO 5436 abgekündigt nach OS-PD-2006-009 - wird durch LO 543B ersetzt werden.
LO 5436 obsolete acc. to OS-PD-2006-009 - will be replaced by LO 543B.
Letzte Bestellung / Last Order: 15.04.2007
Letzte Lieferung / Last Delivery: 15.10.2007
Anm.:
Da die Gruppierung der LEDs in Lux mit der innovativen Partial Flux-Methode erfolgt, wurden Vergleichsmessungen an
Bauteilen jeweils mit dem "Partial Flux"-Testkopf und dem "Standard LED"-Testkopf (gemäß CIE-127-B) durchgeführt.
Der Vergleich soll als Orientierung dienen, er stellt keine eins-zu-eins-Korrelation dar. Ziel dieses Vergleichs ist ein
besseres Verständnis des Lichtflusses in [lux] in Relation zu den Lichtstärkewerten in [cd]. Das Verhältnis von typischen
Werten, die mit dem "Partial Flux" gemessen werden, zu denen, die mit dem Standard-Messkopf gemessen werden, ist
[lux] x 0.7 =[mcd].
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen
Helligkeitsgruppen (siehe Seite 5 für nähere Informationen). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Gurt
geliefert. Z.B.: LO 5436-VBW-24 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Helligkeitsgruppen V, AW oder BW enthalten
ist.
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Wellenlängengruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird nur eine
Wellenlängengruppe geliefert. Z.B.: LO 5436-VBW-24 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Wellenlängengruppen
-2, -3 oder -4 enthalten ist (siehe Seite 5 für nähere Information). Z.B.: LS 5436-UAW-1 bedeutet, dass das Bauteil
innerhalb der auf Seite 4 spezifizierten Grenzen geliefert wird.
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Wellenlängengruppen nicht bestellt werden.
Note:
As the innovative partial flux method is applied to the grouping of LEDs in lux, some measurements were made in order
to compare the results of the “Partial Flux” testhead to the “standard LED” testhead (in compliance with CIE-127-B). The
comparison should be used for a better understanding of partial flux in [lux] in relation to the values stated in luminous
intensity [cd]. It should not be taken as a one-to-one correlation. The ratio of typical values measured with the “Partial
Flux” testhead and the normal LED testhead is [lux] x 0.7 =[mcd].
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5 for
explanation). Only one group will be shipped on each reel (there will be no mixing of two groups on each reel). E.g.
LO 5436-VBW-24 means that only one group V, AW or BW will be shippable for any one reel.
In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable.
In a similar manner for colors where wavelength groups are measured and binned, single wavelength groups will be
shipped on any one reel. E.g. LO 5436-VBW-24 means that only 1 wavelength group -2, -3 or -4 will be shippable (see
page 5 for explanation). E.g. LS 5436-UAW-1 means that the device will be shiped within the specified limits as stated
on page 4.
In order to ensure availability, single wavelength groups will not be orderable.
Bestellinformation
Ordering Information
Typ
Type
Emissions-
farbe
Color of
Emission
Gehäusefarbe
Color of Package
Partieller
Lichtfluss
1)
Seite 13
Partial Flux
1)
page 13
I
F = 20 mA
E
V [lux]
Bestellnummer
Ordering Code
LS 5436-UAW-1
super-red
colorless clear
450 ... 1800
Q65110A2883
■
LO 5436-VBW-24
orange
colorless clear
710 ... 2800
Q65110A2882
LY 5436-VBW-1
yellow
colorless clear
710 ... 2800
Q65110A2884



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com