Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LSP-T670 Datasheet(PDF) 1 Page - OSRAM GmbH

Part # LSP-T670
Description  white P-LCC-4 package, colorless clear resin
PDF  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LSP-T670 Datasheet(HTML) 1 Page - OSRAM GmbH

  LSP-T670 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LSP-T670 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LSP-T670 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LSP-T670 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LSP-T670 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LSP-T670 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LSP-T670 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LSP-T670 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LSP-T670 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 15 page
background image
LSG T670, LSP T670, LSY T670, LOP T670,
LYG T670
Multi TOPLED
®
Non-RoHS compliant version of product will be
discontinued acc. to OS-PD-2005-005.
The product itself will remain within RoHS compliant
version.
2005-04-05
1
Besondere Merkmale
•
Gehäusetyp: weißes P-LCC-4 Gehäuse,
farbloser klarer Verguss
•
Besonderheit des Bauteils: beide
Leuchtdiodenchips getrennt ansteuerbar, hohe
Signalwirkung durch Farbwechsel der LED
möglich
•
Wellenlänge: 628 nm (super-rot),
606 nm (orange), 590 nm (gelb), 570 nm (grün),
560 nm (pure green)
•
Abstrahlwinkel: Lambertscher Strahler (120°)
•
Technologie: GaAlP (super-rot, orange, gelb,
grün), GaP (pure green)
•
optischer Wirkungsgrad: 1,5 lm/W (super-rot,
orange, gelb), 2,5 lm/W (grün),
0,6 lm/W (pure green)
•
Gruppierungsparameter: Lichtstärke
•
Verarbeitungsmethode: für alle
SMT-Bestücktechniken geeignet
•
Lötmethode: IR Reflow Löten und
Wellenlöten (TTW)
•
Vorbehandlung: nach JEDEC Level 2
•
Gurtung: 8-mm Gurt mit 2000/Rolle, ø180 mm
oder 8000/Rolle, ø330 mm
Anwendungen
•
Informationsanzeigen im Innen- und
Außenbereich
•
optischer Indikator
•
Hinterleuchtung (Schalter, Tasten, Displays,
Werbebeleuchtung, Allgemeinbeleuchtung)
•
Innenbeleuchtung im Automobilbereich
(z. B. Instrumentenbeleuchtung)
•
Markierungsbeleuchtung (z.B. Stufen,
Fluchtwege, u.ä.)
•
Einkopplung in Lichtleiter
•
Laufschriftanzeigen
•
Signal- und Symbolleuchten
Features
•
package: white P-LCC-4 package, colorless clear
resin
•
feature of the device: both chips can be
controlled separately, high signal efficiency
possible by color change of the LED
•
wavelength: 628 nm (super-red),
606 nm (orange), 590 nm (yellow),
570 nm (green), 560 nm (pure green)
•
viewing angle: Lambertian Emitter (120°)
•
technology: GaAlP (super-red, orange, yellow,
green), GaP (pure green)
•
optical efficiency: 1.5 lm/W (super-red, orange,
yellow), 2.5 lm/W (green), 0.6 lm/W (pure green)
•
grouping parameter: luminous intensity
•
assembly methods: suitable for all
SMT assembly methods
•
soldering methods: IR reflow soldering and
TTW soldering
•
preconditioning: acc. to JEDEC Level 2
•
taping: 8 mm tape with 2000/reel, ø180 mm
or 8000/reel, ø330 mm
Applications
•
indoor and outdoor displays
•
optical indicators
•
backlighting (switches, keys, displays, illuminated
advertising, general lighting)
•
interior automotive lighting
(e.g. dashboard backlighting)
•
marker lights (e.g. steps, exit ways, etc.)
•
coupling into light guides
•
light writing displays
•
signal and symbol luminaire


Similar Part No. - LSP-T670

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Festo Corporation.
LSP-1/4-C FESTO-LSP-1/4-C Datasheet
77Kb / 1P
Low consumption air gun
LSP-1/4-D FESTO-LSP-1/4-D Datasheet
80Kb / 1P
Low consumption air gun
More results

Similar Description - LSP-T670

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
LBLTLVE63C OSRAM-LBLTLVE63C Datasheet
363Kb / 18P
white P-LCC-4 package, colorless clear resin
LA-E65F OSRAM-LA-E65F Datasheet
189Kb / 13P
white P-LCC-4 package, colorless clear resin
LAY-T67B OSRAM-LAY-T67B Datasheet
353Kb / 15P
white P-LCC-4 package, colorless clear resin
LAY-T67F OSRAM-LAY-T67F Datasheet
254Kb / 16P
white P-LCC-4 package, colorless clear resin
LB-E67C OSRAM-LB-E67C Datasheet
458Kb / 17P
white P-LCC-4 package, colorless clear resin
LOG-T671 OSRAM-LOG-T671 Datasheet
529Kb / 15P
white P-LCC-4 package, colorless clear resin
LSG-T676 OSRAM-LSG-T676 Datasheet
362Kb / 16P
white P-LCC-4 package, colorless clear resin
LSY-T67B OSRAM-LSY-T67B Datasheet
429Kb / 15P
white P-LCC-4 package, colorless clear resin
LSY-T675 OSRAM-LSY-T675 Datasheet
412Kb / 15P
white P-LCC-4 package, colorless clear resin
LSY-T676 OSRAM-LSY-T676 Datasheet
398Kb / 17P
white P-LCC-4 package, colorless clear resin
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com