Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LS-L89K Datasheet(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

Part # LS-L89K
Description  SMT package SCD 80, colorless diffused resin
PDF  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LS-L89K Datasheet(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  LS-L89K Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LS-L89K Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LS-L89K Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LS-L89K Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LS-L89K Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LS-L89K Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LS-L89K Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LS-L89K Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LS-L89K Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 15 page
background image
2005-03-02
2
LS L89K, LO L89K, LY L89K
■ Abgekündigt nach OS-PD-2005-003 - werden durch Lx L29K RoHS Compliant ersetzt werden
Obsolete acc. to OS-PD-2005-003 - will be replaced by Lx L29K RoHS Compliant
Letzte Bestellung / Last Order: 2005-08-31
Letzte Lieferung / Last Delivery: 2006-02-28
Anm.:
- 1 Gesamter Farbbereich (siehe Seite 4)
-24 Gesamter Farbbereich, Lieferung in Einzelgruppen (siehe Seite 5)
-26 Gesamter Farbbereich, Lieferung in Einzelgruppen (siehe Seite 5)
Note:
- 1 Total color tolerance range (see page 4)
-24 Total color tolerance range, delivery in single groups (see page 5)
-26 Total color tolerance range, delivery in single groups (see page 5)
Bestellinformation
Ordering Information
Typ
Type
Emissions-
farbe
Color of
Emission
Lichtstärke
1) Seite 15
Luminous
Intensity
1) page 15
I
F = 2 mA
I
V (mcd)
Lichtstrom
2) Seite 15
Luminous
Flux
2) page 15
I
F = 2 mA
Φ
V (mlm)
Bestellnummer
Ordering Code
■ LS L89K-G1H1-1
■ LS L89K-H1J2-1
super-red
1.80 … 3.55
2.80 … 7.10
10 (typ.)
20 (typ.)
Q62703Q6432
Q62703Q6433
■ LO L89K-H2J2-24
■ LO L89K-J2L1-24
orange
3.55 … 7.10
5.60 …14.00
20 (typ.)
40 (typ.)
Q62703Q6428
Q62703Q6429
■ LY L89K-G2H2-26
■ LY L89K-H2K1-26
yellow
2.24 … 4.50
3.55 … 9.00
15 (typ.)
25 (typ.)
Q62703Q6436
Q62703Q6437
Vergleichstabelle für 10 mA
Correllation Table for 10 mA
Typ
Type
I
F = 2 mA
Emissions-
farbe
Color of
Emission
Lichtstärke
1)
Seite 15
Luminous
Intensity
1) page 15
I
F = 2 mA
I
V (mcd)
Lichtstärke
2)
Seite 15
Luminous
Intensity
2) page 15
I
F = 10 mA
I
V (mcd)
Lichtstrom
2)
Seite 15
Luminous
Flux
2) page 15
I
F =10 mA
Φ
V (mlm)
LS L89K-G1H1-1
LS L89K-H1J2-1
super-red
1.80 … 3.55
2.80 … 7.10
15 (typ.)
25 (typ.)
55 (typ.)
100 (typ.)
LO L89K-H2J2-24
LO L89K-J2L1-24
orange
3.55 … 7.10
5.60 …14.00
25 (typ.)
50 (typ.)
110 (typ.)
200 (typ.)
LY L89K-G2H2-26
LY L89K-H2K1-26
yellow
2.24 … 4.50
3.55 … 9.00
15 (typ.)
30 (typ.)
70 (typ.)
130 (typ.)
Siehe auch Grafik auf Seite 7 / See also graph on page 7



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com