Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LO-M670 Datasheet(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

Part # LO-M670
Description  white SMT package, colorless clear resin
PDF  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LO-M670 Datasheet(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  LO-M670 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LO-M670 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LO-M670 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LO-M670 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LO-M670 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LO-M670 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LO-M670 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LO-M670 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LO-M670 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 15 page
background image
2012-06-15
2
LS M670, LO M670, LY M670, LG M670, LP M670
Anm.:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen
Helligkeitsgruppen (siehe Seite 5 für nähere Informationen). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Gurt
geliefert. Z.B.: LO M670-H2K1-24 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Helligkeitsgruppen H2, J1, J2 oder K1
enthalten ist.
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Wellenlängengruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird nur
eine Wellenlängengruppe geliefert. Z.B.: LO M670-H2K1-24 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der
Wellenlängengruppen -2, -3, oder -4 enthalten ist (siehe Seite 5 für nähere Information). Z.B.: LS M670-H2K1-1
bedeutet, dass das Bauteil innerhalb der auf Seite 4 spezifizierten Grenzen geliefert wird.
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Wellenlängengruppen nicht bestellt werden.
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5 for
explanation). Only one group will be shipped on each reel (there will be no mixing of two groups on each reel). E.g.
LO M670-H2K1-24 means that only one group H2, J1, J2 or K1 will be shippable for any one reel.
In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable.
In a similar manner for colors where wavelength groups are measured and binned, single wavelength groups will be
shipped on any one reel. E.g. LO M670-H2K1-24 means that only 1 wavelength group -2, -3, or -4 will be shippable
(see page 5 for explanation). E.g. LS M670-H2K1-1 means that the device will be shiped within the specified limits
as stated on page 4.
In order to ensure availability, single wavelength groups will not be orderable.
Bestellinformation
Ordering Information
Typ
Type
Emissions-
farbe
Color of
Emission
Lichtstärke1) Seite 15
Luminous
Intensity1) page 15
I
F = 10 mA
IV (mcd)
Lichtstrom2) Seite 15
Luminous
Flux2) page 15
I
F = 10 mA
ΦV (mlm)
Bestellnummer
Ordering Code
LS M670-H2K1-1
LS M670-J2L1-1
LS M670-H2L1-1
super-red
3.55 ...
9.00
5.60 ...
14.00
3.55 ...
14.00
19 (typ.)
30 (typ.)
26 (typ.)
Q65110A2381
Q65110A2382
Q65110A2383
LO M670-H2K1-24
LO M670-J2L1-24
LO M670-H2L1-24
orange
3.55 ...
9.00
5.60 ...
14.00
3.55 ...
14.00
19 (typ.)
30 (typ.)
26 (typ.)
Q65110A2375
Q65110A2376
Q65110A2377
LG M670-J2L1-1
LG M670-K2M1-1
LG M670-J2M1-1
green
5.60 ...
14.00
9.00 ...
22.40
5.60 ...
22.40
30 (typ.)
50 (typ.)
42 (typ.)
Q65110A2372
Q65110A2373
Q65110A2374
LP M670-G1H2-1
LP M670-H1J1-1
LP M670-G1J1-1
pure green
1.80 ...
4.50
2.80 ...
5.60
1.80 ...
5.60
9,5 (typ.)
12 (typ.)
11 (typ.)
Q65110A2378
Q65110A2379
Q65110A2380



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com