Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LTRB-GFSF Datasheet(PDF) 32 Page - OSRAM GmbH

Part # LTRB-GFSF
Description  white PLCC-6 package with diffused silicone resin
PDF  32 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LTRB-GFSF Datasheet(HTML) 32 Page - OSRAM GmbH

Back Button LTRB-GFSF Datasheet HTML 24Page - OSRAM GmbH LTRB-GFSF Datasheet HTML 25Page - OSRAM GmbH LTRB-GFSF Datasheet HTML 26Page - OSRAM GmbH LTRB-GFSF Datasheet HTML 27Page - OSRAM GmbH LTRB-GFSF Datasheet HTML 28Page - OSRAM GmbH LTRB-GFSF Datasheet HTML 29Page - OSRAM GmbH LTRB-GFSF Datasheet HTML 30Page - OSRAM GmbH LTRB-GFSF Datasheet HTML 31Page - OSRAM GmbH LTRB-GFSF Datasheet HTML 32Page - OSRAM GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 32 / 32 page
background image
LTRB GFSF
2017-06-23
32
Fußnoten:
1)
Helligkeitswerte werden während eines Strompulses einer
typischen
Dauer
von
25
ms,
mit
einer
internen
Reproduzierbarkeit von +/- 8 % und einer erweiterten
Messunsicherheit von +/- 11 % gemessen (gemäß GUM mit
Erweiterungsfaktor k = 3).
2)
Die LED kann kurzzeitig in Sperrichtung betrieben werden.
3)
Die dominante Wellenlänge wird während eines Strompulses
einer typischen Dauer von 25 ms, mit einer internen
Reproduzierbarkeit von +/- 0,5 nm und einer erweiterten
Messunsicherheit von +/- 1 nm gemessen (gemäß GUM mit
Erweiterungsfaktor k = 3).
4)
Vorwärtsspannungen werden während eines Strompulses
einer
typischen
Dauer
von
8
ms,
mit
einer
internen
Reproduzierbarkeit von +/- 0,05 V und einer erweiterten
Messunsicherheit von +/- 0,1 V gemessen (gemäß GUM mit
Erweiterungsfaktor k=3).
5)
R
thJA
ergibt
sich
bei
Montage
auf
PC-Board
FR 4
(Padgröße
 16 mm2 je Pad)
6)
Farbkoodinaten
sind
während
eines
Strompulses
einer
typischen
Dauer
von
25
ms,
mit
einer
internen
Reproduzierbarkeit von +/- 0,005 und einer erweiterten
Messunsicherheit von +/- 0,01 gemessen (gemäß GUM mit
Erweiterungsfaktor k = 3).
7)
Wegen
der
besonderen
Prozessbedingungen
bei
der
Herstellung von LED können typische oder abgeleitete
technische
Parameter
nur
aufgrund
statistischer
Werte
wiedergegeben
werden.
Diese
stimmen
nicht
notwendigerweise mit den Werten jedes einzelnen Produktes
überein, dessen Werte sich von typischen und abgeleiteten
Werten oder typischen Kennlinien unterscheiden können. Falls
erforderlich,
z.B.
aufgrund
technischer
Verbesserungen,
werden diese typischen Werte ohne weitere Ankündigung
geändert.
8)
Im gestrichelten Bereich der Kennlinien muss mit erhöhten
Helligkeitsunterschieden zwischen Leuchtdioden innerhalb
einer Verpackungseinheit gerechnet werden.
Dimmverhältnis im Gleichstrom-Betrieb max. 5:1 für red
9)
Maße werden wie folgt angegeben: mm (inch)
10) Gehäuse hält TTW-Löthitze aus nach CECC 00802
Published by
OSRAM Opto Semiconductors GmbH
Leibnizstrasse 4, D-93055 Regensburg
www.osram-os.com
© All Rights Reserved.
Remarks:
1)
Brightness values are measured during a current pulse of
typical 25 ms, with an internal reproducibility of +/- 8 % and an
expanded uncertainty of +/- 11 % (acc. to GUM with a coverage
factor of k = 3).
2)
Driving the LED in reverse direction is suitable for short term
application.
3)
The dominant wavelength is measured at a current pulse of
typical 25 ms, with an internal reproducibility of +/- 0,5 nm and
an
expanded uncertainty of +/- 1 nm (acc. to GUM with a
coverage factor of k=3).
4)
The forward voltage is measured during a current pulse of
typical 8 ms, with an internal reproducibility of +/- 0,05 V and an
expanded uncertainty of +/- 0,1 V (acc. to GUM with a coverage
factor of k=3).
5)
R
thJA
results
from
mounting
on
PC
board
FR 4
(pad size
 16 mm2 per pad)
6)
Chromaticity Coordinates are measured at a current pulse of
typical 25 ms, with an internal reproducibility of +/- 0,005 and an
expanded uncertainty of +/- 0,01 (acc. to GUM with a coverage
factor of k=3).
7)
Due to the special conditions of the manufacturing processes of
LED, the typical data or calculated correlations of technical
parameters can only reflect statistical figures. These do not
necessarily correspond to the actual parameters of each single
product, which could differ from the typical data and calculated
correlations or the typical characteristic line. If requested, e.g.
because of technical improvements, these typ. data will be
changed without any further notice.
8)
In the range where the line of the graph is broken, you must
expect higher brightness differences between single LEDs
within one packing unit.
Dimming range for direct current mode max. 5:1 for red
9)
Dimensions are specified as follows: mm (inch)
10) Package able to withstand TTW-soldering heat acc. to
CECC 00802



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com