Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

BVR-M-R001 Datasheet(PDF) 3 Page - Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG

Part # BVR-M-R001
Description  SMD precision resistors
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ISABELLENHUETTE [Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG]
Direct Link  https://www.isabellenhuette.de/en/
Logo ISABELLENHUETTE - Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG

BVR-M-R001 Datasheet(HTML) 3 Page - Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG

  BVR-M-R001 Datasheet HTML 1Page - Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG BVR-M-R001 Datasheet HTML 2Page - Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG BVR-M-R001 Datasheet HTML 3Page - Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG BVR-M-R001 Datasheet HTML 4Page - Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
3 / 4
Den aktuellen Stand des Datenblattes finden Sie auf unserer Internetseite - The current valid issue of the data sheet can be found on our website
Ausgabe / Issue BVR-2013-07-09
e-mail: sales.components@isabellenhuette.de - Internet: www.isabellenhuette.de
BVR
Bauform / size : 4026
Material typ: Z=ZERAnIn®; M=MAnGAnIn®, I=ISAohM®
Gewährleistung
Alle Angaben über Eignung, Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte, technische Beratung und sonstige Angaben erfolgen nach bestem
Wissen, befreien den Käufer jedoch nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen.
Warranty
All information regarding the suitability, workability and applicability of our products, all technical advice and other information are provided to the
best of our knowledge and belief, but shall not discharge the buyer from his own examinations and tests.
GuRTINFORMATIONEN /
TAPE & REEL INFORMATION
Norm / Specification
DIN EN 60286-3
Gurtbreite / Tape width
24 mm
Anzahl Bauteile / Parts per reel
1400
Lötprofil Vorschlag / Recommended solder profile
Reflow-, IR-löten / Reflow-, IR-soldering
Temperatur /
Temperature [°C]
260
255
217
Zeit / Time [s]
Peak
40
90
Vorschlag für Leiterplatten Layout (Reflowlöten)
Proposal for pcb-layout (Reflow-soldering)
BESTELLBEZEICHNuNG / ORDERING CODE
BVR-Z-R0005-1.0
Typ /
Type
Material
Widerstandswert /
Resistance value
Toleranz /
Tolerance
BVR ZERANIN®30 0.5 mOhm
1.0 %
Typ / Type
Wert / Value
[mΩ]
Dicke D1 / Thickness D1
[mm]
Dicke D2 / Thickness D 2
[mm]
R
thi
[K/W]
TK / TC
[ppm/K]
P
[W]
BVR-Z-R0002 0.2
1.20
0.40
4
< 20
5
BVR-Z-R0003 0.3
0.85
0.40
5
< 20
5
BVR-Z-R0005 0.5
0.42
0.40
8
< 20
5
BVR-M-R0007 0.7
0.44
0.40
12
< 20
4
BVR-M-R001
1
0.35
0.40
14
< 50
4
BVR-I-R001
1
1.10
0.66
9
< 50
5
BVR-I-R002
2
0.55
0.40
14
< 50
4
BVR-I-R003
3
0.36
0.40
21
< 50
3
RoHS 2011/65/Eu konform.
Ausführliche Informationen erhalten Sie auf unserer Homepage:
www.isabellenhuette.de
RoHS 2011/65/Eu compliance.
For more information please visit our website:
www.isabellenhuette.de



Html Pages

1 2 3 4


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com