Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

BVR-I-R001 Datasheet(PDF) 1 Page - Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG

Part # BVR-I-R001
Description  SMD precision resistors
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ISABELLENHUETTE [Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG]
Direct Link  https://www.isabellenhuette.de/en/
Logo ISABELLENHUETTE - Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG

BVR-I-R001 Datasheet(HTML) 1 Page - Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG

  BVR-I-R001 Datasheet HTML 1Page - Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG BVR-I-R001 Datasheet HTML 2Page - Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG BVR-I-R001 Datasheet HTML 3Page - Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG BVR-I-R001 Datasheet HTML 4Page - Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 4 page
background image
1 / 4
Den aktuellen Stand des Datenblattes finden Sie auf unserer Internetseite - The current valid issue of the data sheet can be found on our website
Ausgabe / Issue BVR-2013-07-09
e-mail: sales.components@isabellenhuette.de - Internet: www.isabellenhuette.de
BVR
Bauform / size : 4026
ISA-WELD® - SMD Präzisionswiderstände / SMD precision resistors
MERkMALE / fEAtuRES
•
5 W Dauerleistung*
5 W permanent power*
•
Dauerströme bis 160 A (0,2 mOhm)
Continuous current load up to 160 A (0.2 mOhm)
•
Massive Kupferanschlüsse
Heavy copper connectors
•
Sehr gute Langzeitstabilität
Excellent long-term stability
•
Ideal geeignet für die Montage auf DCB Keramik /
IMS Substrat
Ideally suited for mounting on DCB / IMS substrate
•
Geeignet für Löttemperaturen bis 350 °C / 30 sek
Max. solder temperature up to 350 °C / 30 sec
•
AEC-Q200 qualifiziert
AEC-Q200 qualification
APPLIkAtIonEn / APPLIcAtIon
•
Messwiderstand für Leistungshybride
Current sensor for power hybrid applications
•
Hochstromanwendungen in der Automobiltechnik
High current applications for the automotive market
•
Frequenzumrichter
Frequency converters
•
Leistungsmodule
Power modules
tEchnISchE DAtEn / tEchnIcAL DAtA
Widerstandswerte
Resistance values
0.2, 0.3, 0.5, 0.7, 1, 2, 3 mOhm
Toleranz
Tolerance
1 %, 5 %
Temperaturkoeffizient
Temperature coefficient
< 20 ppm/K (20 °C - 60 °C)*
Temperaturbereich
Applicable temperature range
-55 °C bis/to +170 °C
Belastbarkeit
Load capacity
bis/up to 5 W *
Innerer Wärmewiderstand (Rthi)
Internal heat resistance (Rthi)
ab/from 10 K/W*
Induktivität
Inductance
< 3 nH
Stabilität (Nennlast) Abweichung T
K= Kontaktstellentemperatur
Stability (Nominal load) deviation T
K= Terminal temperature
< 0.5 % nach/after 2000 h (T
K = 100 °C)
< 1.0 % nach/after 2000 h (T
K = 130 °C)
Bauform / Size 4026
* siehe Tabelle Seite 3 / see table on page 3
* D1 und D2 siehe Tabelle Seite 3 / D1 and D2 see table on page 3
*
*


Similar Part No. - BVR-I-R001

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Isabellenhütte Heu...
BVR-I-R001 ISABELLENHUETTE-BVR-I-R001 Datasheet
1Mb / 5P
ISA-WELD® // PRECISION RESISTORS
18-February-2019
More results

Similar Description - BVR-I-R001

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
RHOPOINT COMPONENTS
BVT-Z-R0003-2.0 RHOPOINT-BVT-Z-R0003-2.0 Datasheet
345Kb / 4P
SMD precision resistors
logo
Tyco Electronics
RN73C2A1K0BTG MACOM-RN73C2A1K0BTG Datasheet
294Kb / 6P
SMD High Power Precision Resistors
RP73D2B715RBTG MACOM-RP73D2B715RBTG Datasheet
199Kb / 6P
SMD High Power Precision Resistors
RP73PF2A41R2BTDF MACOM-RP73PF2A41R2BTDF Datasheet
199Kb / 6P
SMD High Power Precision Resistors
logo
List of Unclassifed Man...
RN73C2A1K1BTDF ETC2-RN73C2A1K1BTDF Datasheet
271Kb / 5P
SMD High Power Precision Resistors
RN73C2A825RBTDF ETC2-RN73C2A825RBTDF Datasheet
271Kb / 5P
SMD High Power Precision Resistors
RP73PF1J38R3BTDF ETC2-RP73PF1J38R3BTDF Datasheet
199Kb / 6P
SMD High Power Precision Resistors
logo
TE Connectivity Ltd
RP73 TEC-RP73 Datasheet
311Kb / 10P
SMD High Power Precision Resistors
logo
Isabellenhütte Heu...
LMS ISABELLENHUETTE-LMS Datasheet
528Kb / 4P
SMD precision resistors
LMP ISABELLENHUETTE-LMP Datasheet
536Kb / 4P
SMD precision resistors
More results


Html Pages

1 2 3 4


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com