Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

BVR-I-R002 Datasheet(PDF) 4 Page - Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG

Part # BVR-I-R002
Description  SMD precision resistors
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ISABELLENHUETTE [Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG]
Direct Link  https://www.isabellenhuette.de/en/
Logo ISABELLENHUETTE - Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG

BVR-I-R002 Datasheet(HTML) 4 Page - Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG

  BVR-I-R002 Datasheet HTML 1Page - Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG BVR-I-R002 Datasheet HTML 2Page - Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG BVR-I-R002 Datasheet HTML 3Page - Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG BVR-I-R002 Datasheet HTML 4Page - Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 4 page
background image
4 / 4
Den aktuellen Stand des Datenblattes finden Sie auf unserer Internetseite - The current valid issue of the data sheet can be found on our website
Ausgabe / Issue BVR-2013-07-09
e-mail: sales.components@isabellenhuette.de - Internet: www.isabellenhuette.de
BVR
Bauform / size : 4026
Die dargestellte max. Kurve gilt für den Widerstandswert R0002. Die dargestellte min. Kurve gilt für den Widerstandswert R003. Für Widerstände zwischen
R0002 und R003 gilt der Bereich zwischen der max. und min. Kurve. Andere Werte auf Anfrage.
The max. curve is only valid for the resistance value R0002. The min. curve is only valid for the resistance value R003. For values from R0005 to R003 the area inbetween
the max. and min curve is valid. Other values upon request.
10000
1000
Grenzkurve für maximale Pulsenergie bzw. Pulsleistung für Dauerbetrieb
Maximum pulse energy respectively pulse power for permanent operation
Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG
Eibacher Weg 3-5 - D-35683 Dillenburg - Telefon / Phone +49 (0) 27 71 9 34 - 0 - Fax: +49 (0) 27 71 2 30 30
SPEcIfIcAtIon
Parameters
test conditions
Specified values
Temperature Cycling
2000 cycles (-55 °C to +150 °C)
±0.5 %
Low Temperature Storage and Operation
-65 °C for 24 h
±0.1 %
Resistance to Soldering Heat
260 °C for 10 sec / 8h steam aging
n.a.
Moisture Resistance
MIL-STD-202 method 106
±0.1 %
Mechanical Shock
100 g, 6 ms half sine
±0.2 %
Vibration, High Frequency
20 g, 10-2000 Hz
±0.2 %
Operational Life
2000 h, TK max at nominal load
±1.0 %, TK = 130 °C
High Temperature Exposure
2000 h / 170 °C
±1.0 %
Bias Humidity
+85 °C, 85 r.F., 1000 h
±0.5 %



Html Pages

1 2 3 4


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com