Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LMP-R010-1.0 Datasheet(PDF) 3 Page - Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG

Part # LMP-R010-1.0
Description  SMD precision resistors
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ISABELLENHUETTE [Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG]
Direct Link  https://www.isabellenhuette.de/en/
Logo ISABELLENHUETTE - Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG

LMP-R010-1.0 Datasheet(HTML) 3 Page - Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG

  LMP-R010-1.0 Datasheet HTML 1Page - Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG LMP-R010-1.0 Datasheet HTML 2Page - Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG LMP-R010-1.0 Datasheet HTML 3Page - Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG LMP-R010-1.0 Datasheet HTML 4Page - Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
3 / 4
Den aktuellen Stand des Datenblattes finden Sie auf unserer Internetseite - The current valid issue of the datasheet can be found on our website
Ausgabe / Issue LMP-2012-04-20
e-mail: sales.components@isabellenhuette.de - Internet: www.isabellenhuette.de
LMP
Bauform / Size : 2010
GURTINFORMATIONEN /
TAPE & REEL INFORMATION
Norm / Specification
DIN EN 60286-3
Gurtbreite / Tape width
12 mm
Anzahl Bauteile / Parts per reel
10000
BESTELLBEZEICHNUNG / ORDERING CODE
LMP-R010-1.0
Typ /
Type
Widerstandswert /
Resistance value
Toleranz /
Tolerance
LMP
10 mOhm
1.0 %
Lötprofil Vorschlag / Recommended solder profile
Reflow-, IR-Löten / Reflow-, IR-soldering
Temperatur /
Temperature [°C]
260
255
217
Zeit / Time [s]
peak
40
90
Vorschlag für Leiterplatten Layout (Reflowlöten) /
Proposal for pcb-layout (Reflow-soldering)
Bei abweichender Lötpadgeometrie kann es zu
gemessenen R-Wert Verschiebungen kommen.
The measured resistance value may change with
differing pcb-layout geometry.
Gewährleistung
Alle Angaben über Eignung, Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte, technische Beratung und sonstige Angaben erfolgen nach bestem
Wissen, befreien den Käufer jedoch nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen.
Warranty
All information regarding the suitability, workability and applicability of our products, all technical advice and other information are provided to the
best of our knowledge and belief, but shall not discharge the buyer from his own examinations and tests.
Abmessungen [mm] / Dimensions [mm]
RoHS 2002/95/EG konform seit Produktstart.
Ausführliche Informationen erhalten Sie auf unserer Homepage:
www.isabellenhuette.de
RoHS 2002/95/EC compliance since product launch.
For more information please visit our website:
www.isabellenhuette.de



Html Pages

1 2 3 4


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com