Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

PD7M440H Datasheet(PDF) 2 Page - Kyocera Kinseki Corpotation

Part # PD7M440H
Description  MOSFET
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  KSS [Kyocera Kinseki Corpotation]
Direct Link  http://www.kinseki.co.jp/eng
Logo KSS - Kyocera Kinseki Corpotation

PD7M440H Datasheet(HTML) 2 Page - Kyocera Kinseki Corpotation

  PD7M440H Datasheet HTML 1Page - Kyocera Kinseki Corpotation PD7M440H Datasheet HTML 2Page - Kyocera Kinseki Corpotation PD7M440H Datasheet HTML 3Page - Kyocera Kinseki Corpotation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
■電気的特性 Electrical Characteristics(@TC=25℃ unless otherwise noted)
項   目
Characteristic
記号
Symbol
条   件
Condition
特性値(最大)
Maximum Value
単位
Unit
最小
Min.
標準
Typ.
最大
Max.
ドレイン遮断電流
Zero Gate Voltage Drain Current
IDSS
VDS=VDSS, VGS=0V
─
─
1
mA
ゲート・ソース間しきい値電圧
Gate-Source Threshold Voltage
VGS
(th)
VDS=VGS, ID=1mA
2
3.1
4
V
ゲート・ソース間漏れ電流
Gate-Source Leakage Current
IGSS
VGS=±20V, VDS=0V
─
─
1
μA
ドレイン・ソース間オン抵抗(MOSFET部)
Static Drain-Source On-Resistance
rDS(on)
VGS=10V, ID=25A
─
110
120
mΩ
ドレイン・ソース間オン電圧
Drain-Source On-Voltage
VDS
(on)
VGS=10V, ID=25A
─
3.2
3.4
V
順伝達コンダクタンス
Forward Transconductance
gfg
VDS=15V, ID=25A
─
45
─
S
項   目
Characteristic
記号
Symbol
条   件
Condition
特性値(最大)
Maximum Value
単位
Unit
最小
Min.
標準
Typ.
最大
Max.
ソース電流(連続)
Continuous Source Current
IS
D. C.
─
─
35
A
パルスソース電流
Pulsed Source Current
ISM
─
─
100
A
ダイオード順電圧
Diode Forward Voltage
VSD
IS=50A
─
─
1.9
V
逆回復時間
Reverse Recovery Time
trr
IS=50A
−diS/dt=100A/μs
─
100
─
ns
逆回復電荷
Reverse Recovery Charge
Qr
─
0.15
─
μC
Tj=125℃, VDS=VDSS, VGS=0V
─
─
4
入力容量
Input Capacitance
Ciss
VGS=0V
VDS=25V
f=1MHz
─
9.0
─
nF
出力容量
Output Capacitance
Coss
─
1.7
─
nF
帰還容量
Reverse Transfer Capacitance
Crss
─
0.32
─
nF
上昇時間
Rise Time
tr
ターン・オン遅延時間
Turn-On Delay Time
td
(on)
VDD=1/2VDSS
ID=25A
VGS=−5V, +10V
RG=7Ω
─
120
─
ns
─
80
─
ns
ターン・オン遅延時間
Turn-Off Delay Time
td
(off)
─
240
─
ns
下降時間
Fall Time
tf
─
50
─
ns
項   目
Characteristic
記号
Symbol
条   件
Condition
特性値(最大)
Maximum Value
単位
Unit
最小
Min.
標準
Typ.
最大
Max.
熱抵抗(接合部−ケース間)
Thermal Resistance, Junction to Case
Rth
(j-c)
MOSFET
─
─
0.36
℃/W
接触熱抵抗(ケース−冷却フィン間)
Thermal Resistance, Case to Heatsink
Rth
(c-f)
サーマルコンパウンド塗布
Mounting surface flat, smooth, and greased
─
─
0.1
Diode
─
─
2.0
■内部ダイオード定格・特性 Source-Drain Diode Ratings and Characteristics(@TC=25℃ unless otherwise noted)
■熱抵抗特性 Thermal Characteristics



Html Pages

1 2 3


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com