Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

2SC5397 Datasheet(PDF) 1 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # 2SC5397
Description  Silicon NPN epitaxial planar type
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC - List of Unclassifed Manufacturers

2SC5397 Datasheet(HTML) 1 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  2SC5397 Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers 2SC5397 Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers 2SC5397 Datasheet HTML 3Page - List of Unclassifed Manufacturers 2SC5397 Datasheet HTML 4Page - List of Unclassifed Manufacturers 2SC5397 Datasheet HTML 5Page - List of Unclassifed Manufacturers 2SC5397 Datasheet HTML 6Page - List of Unclassifed Manufacturers  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 6 page
background image
VCBO
VEBO
VCEO
I C
PC
Tj
Tstg
30
4
25
30
450
+125
-55~+125
V
V
V
mA
mW
℃
℃
I CBO
I EBO
hFE
*
fT
COb
NF
VCB=30V, I E=0
VEB=4V, I C=0
VCE=6V, I C=1mA
VCE=6V, I E=-1mA
VCB=6V, I E=0, f=1MHz
VCE=6V, I E=-1mA, f=10.7MHz, RG=500
Ω
35
200
2.0
1
1
300
μA
dB
MHz
pF
μA
Ccrb'b
VCB=6V, I E=-1mA, f=31.8MHz
150
2.7
20
60
3.0
pS
コレクタしゃ断電流
エミッタしゃ断電流
直流電流増幅率
コレクタ出力容量
ベ−ス時定数
記 号
項  目
測 定 条 件
特性値
最小
標準
最大
単位
電気的特性 (Ta=25℃)
利得帯域幅積
雑音指数
記 号
項  目
コレクタ・ベ−ス間電圧
コレクタ電流
コレクタ損失
接合部温度
保存温度
定格値
単位
最大定格 (Ta=25℃)
エミッタ・ベ−ス間電圧
コレクタ・エミッタ間電圧
概 要
2SC5397
は、超小形外形樹脂封止形シリコンNPNエピ
タキシァル形トランジスタで、低周波の電圧増幅用とし
て設計、製造されております。
 セットの小形化、高密度実装用として幅広くご使用い
ただけます。旧タイプ(丸棒タイプ)外装のトランジ
スタ2SC2724相当の特性を有しています。
特 長
・高利得 10.7MHz MAG=45dB typ
用 途
小型通信機、FM/AMラジオ等の高周波増幅、発振
周波数変換及び中間周波増幅器
・低雑音 10.7MHz NF=3.0dB typ
・超小形外形のため、セットの小形化、高密度実装が
 可能
2SC5397
シリコンNPNエピタキシァル形(フレ−ムタイプ)
高周波増幅・中間周波増幅用
・yreが小さい 10.7MHz yre=-J0.11mS typ
外 形 図
単位:mm
電極接続
1
:
エミッタ
2
:
コレクタ
3
:
ベ−ス
EIAJ :
JEDEC :
ITEM
B
C
D
hFE
35
∼70
55
∼110
90
∼180
E
150
∼300
1.27
1.27
0.45±0.05
0.1±0.1
4.0±0.1
1
2
3


Similar Part No. - 2SC5397

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Isahaya Electronics Cor...
2SC5397 ISAHAYA-2SC5397 Datasheet
217Kb / 6P
TRANSISTOR FOR LOW FREQUENCY AMPLIFY, MEDIAM FREQUENCY AMPLIFY SILICON NPN EPITAXIAL TYPE MICRO
2SC5397 ISAHAYA-2SC5397 Datasheet
362Kb / 6P
For High Frequency Amplify, Middle Frequency Amplify Silicon NPN Epitaxial Type Micro
2SC5397 ISAHAYA-2SC5397_12 Datasheet
362Kb / 6P
For High Frequency Amplify, Middle Frequency Amplify Silicon NPN Epitaxial Type Micro
More results

Similar Description - 2SC5397

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Panasonic Semiconductor
2SD1752 PANASONIC-2SD1752 Datasheet
57Kb / 3P
Silicon NPN epitaxial planar type
UP04315 PANASONIC-UP04315 Datasheet
106Kb / 4P
Silicon NPN epitaxial planar type Silicon PNP epitaxial planar type
2SC5848 PANASONIC-2SC5848 Datasheet
438Kb / 3P
Silicon NPN epitaxial planar type
XN06543 PANASONIC-XN06543 Datasheet
89Kb / 3P
Silicon NPN epitaxial planar type
logo
Toshiba Semiconductor
2SC2347 TOSHIBA-2SC2347_03 Datasheet
150Kb / 4P
Silicon NPN Epitaxial Planar Type
2SC2290A TOSHIBA-2SC2290A_07 Datasheet
192Kb / 4P
SILICON NPN EPITAXIAL PLANAR TYPE
logo
Guangdong Kexin Industr...
2SD1824 KEXIN-2SD1824 Datasheet
45Kb / 1P
Silicon NPN Epitaxial Planar Type
2SD814 KEXIN-2SD814 Datasheet
37Kb / 1P
Silicon NPN Epitaxial Planar Type
2SC3125 KEXIN-2SC3125 Datasheet
35Kb / 1P
Silicon NPN Epitaxial Planar Type
2SD1820A KEXIN-2SD1820A Datasheet
46Kb / 1P
Silicon NPN Epitaxial Planar Type
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com