Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

2SC5915 Datasheet(PDF) 2 Page - Sanyo Semicon Device

Part # 2SC5915
Description  NPN EPITAXIAL PLANAR SILICON TRANSISTOR
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SANYO [Sanyo Semicon Device]
Direct Link  https://www.sanyo-av.com/us/
Logo SANYO - Sanyo Semicon Device

2SC5915 Datasheet(HTML) 2 Page - Sanyo Semicon Device

  2SC5915 Datasheet HTML 1Page - Sanyo Semicon Device 2SC5915 Datasheet HTML 2Page - Sanyo Semicon Device 2SC5915 Datasheet HTML 3Page - Sanyo Semicon Device 2SC5915 Datasheet HTML 4Page - Sanyo Semicon Device  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
2SC5915
No.7408-2/4
前ページより続く。
min
typ
max
unit
利得帯域幅積
fT
VCE=5V, IC=1A
200
MHz
出力容量
Cob
VCB=10V, f=1MHz
60
pF
コレクタ・エミッタ飽和電圧
VCE(sat)
IC=5A, IB=250mA
180
360
mV
ベース・エミッタ飽和電圧
VBE(sat)
IC=5A, IB=250mA
0.93
1.4
V
コレクタ・ベース降伏電圧
V(BR)CBO IC=100µA, IE=0
120
V
コレクタ・エミッタ降伏電圧
V(BR)CES IC=100µA, RBE=0
120
V
コレクタ・エミッタ降伏電圧
V(BR)CEO IC=1mA, RBE= ∞
50
V
エミッタ・ベース降伏電圧
V(BR)EBO IE=100µA, IC=0
6
V
ターンオン時間
ton
指定回路において
40
ns
蓄積時間
tstg
    〃
1000
ns
下降時間
tf
    〃
80
ns
スイッチングタイム測定回路図
VR
RB
VCC=20V
VBE= --5V
+
+
50
Ω
INPUT
OUTPUT
RL
100
µF
470
µF
PW=20
µs
IB1
D.C.
≦1%
IB2
IC=20IB1= --20IB2=3A
IC -- VCE
コレクタ・エミッタ 電圧, VCE -- V IT05553
IC -- VCE
コレクタ・エミッタ 電圧, VCE -- V IT05554
IC -- VBE
ベース・エミッタ電圧, VBE -- V
IT05555
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
VCE(sat) -- IC
コレクタ電流, IC -- A
IT05556
23
5 7 0.1
0.01
23
5 7 1.0
10
23
7
5
0
10
8
6
4
2
9
7
5
3
1
0
1.0
2.0
3.0
5.0
4.0
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
IB=0
10mA
20mA
30mA
40mA
50mA
0
2
4
6
8
10
12
VCE=2V
3
0.01
0.1
2
3
5
7
5
7
1.0
2
3
5
7
Ta=75
°C
--25
°C
IC / IB=20
60mA
70mA
80mA
90mA
0
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
4.5
3.5
2.5
1.5
0.5
02
4
6
10
8
13
5
7
9
IB=0
2mA
4mA
6mA
8mA
10mA
12mA
14mA
16mA
18mA
25
°C



Html Pages

1 2 3 4


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com