Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

RT1P237U Datasheet(PDF) 2 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # RT1P237U
Description  TRANSISTOR
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC - List of Unclassifed Manufacturers

RT1P237U Datasheet(HTML) 2 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  RT1P237U Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers RT1P237U Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers RT1P237U Datasheet HTML 3Page - List of Unclassifed Manufacturers  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
RT1P237Xシリーズ
スイッチング用
シリコンPNPエピタキシァル形
抵抗入りトランジスタ
最大定格(Ta=25℃)
定格 値
記号
項目
RT1P237T
RT1P237U
RT1P237M
RT1P237C
RT1P237S
単位
V
CBO
コレクタ・ベース間電圧
-50
V
V
EBO
エミッタ・ベース間電圧
-6
V
V
CEO
コレクタ・エミッタ間電圧
-50
V
I
C
コレクタ電流
-100
mA
I
CM
せん頭コレクタ電流
-200
mA
P
C
コレクタ損失
125(※)
125
150
450
mW
Tj
接合部温度
+125
+150
℃
Tstg
保存温度
-55~+125
-55~+150
℃
※ ガラスエポキシ基板 9×19×1mm 実装時
電気特性(Ta=25℃)
特性値
記号
項目
測定条件
最小
標準
最大
単位
V
(BR)CEO
コレクタ・エミッタ降伏電圧
I
C=-100μA,RBE=∞
-50
V
I
CBO
コレクタしゃ断電流
V
CB=-50V,I E =0
-0.1
μA
h
FE
直流電流増幅率
V
CE=-5V,I C =-10mA
80
-
V
CE(sat)
コレクタ・エミッタ飽和電圧
I
C =-10mA,I B =-0.5mA
-0.3
V
V
I(ON)
入力オン電圧
V
CE=-0.2V,I C =-5mA
-0.7
-1.1
V
V
I(OFF)
入力オフ電圧
V
CE=-5V,I C =-100μA
-0.5
-0.6
V
R
1
入力抵抗
1.5
2.2
2.9
kΩ
R
2/R1
抵抗比率
17
22
26
f
T
利得帯域幅積
V
CE=-6V,I E =10mA
150
MHz
標準特性(Ta=25℃)
-10
-100
-1000
-0
-0.4
-0.8
-1.2
-1.6
-2
コレクタ電流-入力オフ電圧
入力オフ電圧 V
I(OFF) (V)
V
CE=-5V
直流電流増幅率-コレクタ電流
コレクタ電流 I
C (mA)
10
100
1000
-1
-10
-100
V
CE=-5V
コレクタ電流 I
C (mA)
入力オン電圧-コレクタ電流
-0.1
-1
-10
-1
-10
-100
V
CE=-0.2V



Html Pages

1 2 3


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com