Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

PTC10091 Datasheet(PDF) 2 Page - celduc-relais

Part # PTC10091
Description  MAGNETIC PROXIMITY SENSOR
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  CELDUC [celduc-relais]
Direct Link  http://www.celduc-relais.com/uk/index.asp
Logo CELDUC - celduc-relais

PTC10091 Datasheet(HTML) 2 Page - celduc-relais

  PTC10091 Datasheet HTML 1Page - celduc-relais PTC10091 Datasheet HTML 2Page - celduc-relais  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
P/STD/PTC10091/A/07/10/2015
page 2 / 2 F/GB
r
e
l
a
i
s
www.celduc.com
celducâ
5, Rue Ampère BP30004
42290 SORBIERS - FRANCE
E-mail : celduc-relais@celduc.com
Fax +33 (0) 4 77 53 85 51
Service Commercial France Tél. : +33 (0) 4 77 53 90 20
Sales Dept.For Europe Tel. : +33 (0) 4 77 53 90 21
Sales Dept. Asia : Tél. +33 (0) 4 77 53 90 19
Caractéristiques / Characteristics
Puissance maxi commutable / Max. switching power
- contact repos / normaly closed
- contact travail / normaly opened
Tension maxi commutable / Max. switching voltage
3 W
8 W
100 VDC
Courant maxi commutable / Max. switching current
Courant de travail / Carrying current
Tension typique de tenue entre lames / Typical dielectric strength between contacts
Résistance de contact initiale (hors câble) / Initial contact resistance (cable excepted)
250 mA
0,5 A
200 VDC
≤ 100 mΩ
Résistance d'isolement (min) / Insulation resistance
Capacité / Capacitance
Fréquence maxi. d'utilisation / Max. frequency
Temps de commutation / Switching time
- à l'action / operate time
- au relachement / release time
10
9 Ω
2,5 pF
150 Hz
1,5 ms
2 ms
Température maxi. d'utilisation / Max. operating temperature
Température de stockage / Storage temperature
Chocs (11ms) / Shocks (11ms)
Vibrations (de 10 à 1000Hz) / Vibrations (10 to 1000Hz)
-25 à +85 °C
-55 à +100 °C
50 g
35 g
Durée de vie électrique (24V 120mA) / Electrical life expectancy (under 24V 120mA)
Section des conducteurs / Wires section
Diamètre extérieur du câble / Excternal cable diameter
Type de câble / Cable type
10
6
3 x 0,24 mm² / 3 x 24AWG
Ø 3,65mm
PVC
Indice de protection / Protection level
Matière boîtier / Case material
IP67 (30 min. under 1m)
Laiton / Brass
0
10
20
30 mm
0
10
20
30 mm
Avec / With UR415000
Avec / With UR124540
Contact établi entre bleu et noir /
Contact established between blue and black
Contact établi entre Bleu et marron /
Contact established between blue and brown
Détection / Detection
Sensible aux champs magnétiques par définition / Sensible to magnetic field
Ne pas monter sur un châssis ferromagnétique / Do not mount on ferromagnetic frame



Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com