Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

PLA10160 Datasheet(PDF) 2 Page - celduc-relais

Part # PLA10160
Description  MAGNETIC PROXIMITY SENSOR
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  CELDUC [celduc-relais]
Direct Link  http://www.celduc-relais.com/uk/index.asp
Logo CELDUC - celduc-relais

PLA10160 Datasheet(HTML) 2 Page - celduc-relais

  PLA10160 Datasheet HTML 1Page - celduc-relais PLA10160 Datasheet HTML 2Page - celduc-relais  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
P/STD/PLA10160/A/11/10/2016
page 2 / 2 F/GB
Temps de commutation
à l'action ( rebonds 0,3 ms inclus ) / Operate time ( bounces 0,3 ms included )
1 ms
au relachement / Release time
0,1 ms
CARACTERISTIQUES PHYSIQUES / PHYSICAL DATA
Température maxi d'utilisation / Max. operating temperature
- 40 à + 85°C
Température de stockage / Storage temperature
- 55 à + 85°C
( température donnée hors cable / given temperature, cable excepted )
Chocs ( 11 ms ) / Shocks ( 11 ms )
30 g
Vibrations ( de 10 à 1000 Hz ) / Vibrations
20 g
Durée de vie mécanique / Mecanical life expectancy
10
9
op.
AUTRES CARACTERISTIQUES / OTHERS
Fils / Wires
2 fils noirs homologués UL / / 2 black wires recognized UL :
AWG 22 - 0,34 mm² , 600V , style UL 1015
Pour d'autres longueurs ou types , nous consulter / For other lengthes or typical wires, please contact us
Détection / Detection
Commande par aimant / Ordered by magnet
P6250000
Nota : dimensions P6250000 identiques au PLA10160
Please note : P6250000 and PLA10160 own same dimensions
Pour d'autres utilisations ou types, nous consulter / For others, please contact us
tous fermés à / switched on for : D = 15 mm maxi
tous ouverts à / switched off for: D = 40 mm mini
D
r
e
l
a
i
s
5 Rue Ampère B.P. 30004
42290 SORBIERS - FRANCE
E-Mail : celduc-relais@celduc.com
Fax +33 (0) 4 77 53 85 51
Service Commercial France Tél. : +33 (0) 4 77 53 90 20
Sales Dept.For Europe Tel. : +33 (0) 4 77 53 90 21
Sales Dept. Asia : Tél. +33 (0) 4 77 53 90 19
www.celduc.com
celducâ



Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com