Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

2SA1069A Datasheet(PDF) 1 Page - NEC

Part # 2SA1069A
Description  2SA1069 2SA1069A
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  NEC [NEC]
Direct Link  http://www.nec.com/
Logo NEC - NEC

2SA1069A Datasheet(HTML) 1 Page - NEC

  2SA1069A Datasheet HTML 1Page - NEC 2SA1069A Datasheet HTML 2Page - NEC 2SA1069A Datasheet HTML 3Page - NEC 2SA1069A Datasheet HTML 4Page - NEC 2SA1069A Datasheet HTML 5Page - NEC 2SA1069A Datasheet HTML 6Page - NEC 2SA1069A Datasheet HTML 7Page - NEC 2SA1069A Datasheet HTML 8Page - NEC  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 8 page
background image
本文欄外の 印は,本版で改訂された主な箇所を示しています。
データ・シート
シリコン・パワー・トランジスタ
Silicon Power Transistor
2SA1069, 1069A
PNP
エピタキシアル形シリコン・トランジスタ
高速度スイッチング用
工業用
資料番号
D14855JJ3V0DS00
(第 3 版)
 (旧資料番号 TC-5397A)
発行年月
May 2000 NS
CP(K)
1988, 2000
本資料の内容は,予告なく変更することがありますので,最新のものであることをご確認の上ご使用ください。
 2SA1069,1069A は,高速度スイッチング用として開発された
モールド・パワー・トランジスタで,スイッチング・レギュレータ,
DC/DC
コンバータ,高周波電力増幅機器などのドライバとして
最適です。
特  徴
○ コレクタ飽和電圧が小さい。
○ スイッチング速度が速い。
絶対最大定格(TA = 25
°°°°C)
項 目
略号
条 件
2SA1069/2SA1069A
単位
コレクタ – ベース間電圧
VCBO
−80
V
コレクタ – エミッタ間電圧
VCEO
−60 / –80
V
エミッタ – ベース間電圧
VEBO
−12
V
コレクタ電流(直流)
IC(DC)
−5.0
A
コレクタ電流 (パルス)
IC(pulse)
PW
≦ 300
µs,
Duty Cycle
≦ 10 %
−10
A
ベース電流(直流)
IB(DC)
−2.5
A
全損失
PT
TC = 25
°C30
W
TA = 25
°C1.5
W
ジャンクション温度
Tj
150
°C
保存温度
Tstg
–55
∼+150
°C
オーダ情報
オーダ名称
パッケージ
2SA1069
2SA1069A
TO-220AB
★
(TO-220AB)


Similar Part No. - 2SA1069A

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Inchange Semiconductor ...
2SA1069A ISC-2SA1069A Datasheet
97Kb / 3P
Silicon PNP Power Transistors
logo
Savantic, Inc.
2SA1069A SAVANTIC-2SA1069A Datasheet
103Kb / 3P
Silicon PNP Power Transistors
logo
Quanzhou Jinmei Electro...
2SA1069A JMNIC-2SA1069A Datasheet
166Kb / 3P
Silicon PNP Power Transistors
logo
Renesas Technology Corp
2SA1069A RENESAS-2SA1069A Datasheet
272Kb / 8P
PNP SILICON EPITAXIAL TRANSISTOR FOR HIGH-SPEED SWITCHING
logo
New Jersey Semi-Conduct...
2SA1069A NJSEMI-2SA1069A Datasheet
191Kb / 2P
Silicon PNP Power Transistor
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com