Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

CS40S Datasheet(PDF) 1 Page - Diotec Semiconductor

Part # CS40S
Description  SMD Schottky Bridge Rectifier
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  DIOTEC [Diotec Semiconductor]
Direct Link  http://www.diotec.com
Logo DIOTEC - Diotec Semiconductor

CS40S Datasheet(HTML) 1 Page - Diotec Semiconductor

  CS40S Datasheet HTML 1Page - Diotec Semiconductor CS40S Datasheet HTML 2Page - Diotec Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
CS10S ... CS50S
CS10S ... CS50S
SMD Schottky Bridge Rectifier
SMD Schottky-Brückengleichrichter
IFAV = 1 A
VF1 < 0.5 V
Tjmax = 150°C
VRRM = 20...100 V
IFSM = 40/44 A
trr
~ 1500 ns
Version 2018-07-18
SO-DIL
“SLIM”
Dimensions - Maße [mm]
Typical Applications
Rectification of higher frequencies
Audio Power Supplies
Commercial grade 1)
Typische Anwendungen
Gleichrichtung hoher Frequenzen
Audio-Stromversorgungen
Standardausführung 1)
Features
UL recognized, File E175067
Low forward voltage drop
Slim Profile 2.5 mm
Compliant to RoHS, REACH,
Conflict Minerals 1)
Besonderheiten
UL-anerkannt, Liste E175067
Niedrige Fluss-Spannung
Schlanke Bauhöhe 2.5 mm
Konform zu RoHS, REACH,
Konfliktmineralien 1)
Mechanical Data 1)
Mechanische Daten 1)
Taped and reeled
1500 / 13“
Gegurtet auf Rolle
Weight approx.
0.4 g
Gewicht ca.
Case material
UL 94V-0
Gehäusematerial
Solder & assembly conditions
260°C/10s
Löt- und Einbaubedingungen
MSL = 1
Maximum ratings 2)
Grenzwerte 2)
Type
Typ
Max. alternating input voltage
Max. Eingangswechselspannung
VVRMS [V] 3)
Repetitive peak reverse voltage
Periodische Spitzensperrspannung
VRRM [V] 4)
CS10S
10
20
CS20S
20
40
CS30S
30
60
CS40S
40
80
CS50S
50
100
Max. rectified output current
Dauergrenzstrom am Brückenausgang
R-load
C-load
TA = 50°C
IFAV
1.0 A 5)
0.8 A 5)
Repetitive peak forward current
Periodischer Spitzenstrom
f > 15 Hz
IFRM
10A 5)
Peak forward surge current
Stoßstrom in Fluss-Richtung
Half sine-wave
Sinus-Halbwelle
50 Hz (10 ms)
60 Hz (8.3 ms)
IFSM
40 A
44 A
Rating for fusing
Grenzlastintegral
t < 10 ms
i2t
8 A2s
Operating junction temperature – Sperrschichttemperatur
Storage temperature – Lagerungstemperatur
Tj
TS
-50...+150°C
-50...+150°C
1
Please note the detailed information on our website or at the beginning of the data book
Bitte beachten Sie die detaillierten Hinweise auf unserer Internetseite bzw. am Anfang des Datenbuches
2
TA = 25°C unless otherwise specified – TA = 25°C wenn nicht anders angegeben
3
Eventual superimposed voltage peaks must not exceed VRRM – Evtl. überlagerte Spannungsspitzen dürfen VRRM nicht überschreiten
4
Valid per Diode – Gültig pro Diode
5
Mounted on P.C. board with 25 mm2 copper pads at each terminal
Montage auf Leiterplatte mit 25 mm2 Kupferbelag (Lötpad) an jedem Anschluss
© Diotec Semiconductor AG
http://www.diotec.com/
1
Pb
RoHS
10.2
±0.4
7.9±0.4
~
~
+
1.3
-0.3
8.3
-0.1
5.1
Type
Typ


Similar Part No. - CS40S

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Diotec Semiconductor
CS40S DIOTEC-CS40S Datasheet
143Kb / 2P
Surface Mount Schottky-Bridge Rectifiers
logo
Semikron International
CS40S SEMIKRON-CS40S Datasheet
200Kb / 2P
Bridge rectifiers
logo
Diotec Semiconductor
CS40S DIOTEC-CS40S Datasheet
115Kb / 2P
Surface Mount Schottky-Bridge-Rectifiers
logo
Semikron International
CS40S SEMIKRON-CS40S Datasheet
204Kb / 2P
Bridge rectifiers
logo
Diotec Semiconductor
CS40S DIOTEC-CS40S Datasheet
135Kb / 2P
?쏶lim??Profile Surface Mount Schottky-Bridge-Rectifiers
More results

Similar Description - CS40S

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Formosa MS
ABS2 FORMOSA-ABS2 Datasheet
1Mb / 7P
SMD Bridge Rectifier
DB101S FORMOSA-DB101S Datasheet
196Kb / 7P
SMD Bridge Rectifier
DB151S FORMOSA-DB151S Datasheet
1Mb / 7P
SMD bridge Rectifier
DB201S FORMOSA-DB201S Datasheet
1Mb / 7P
SMD Bridge Rectifier
DF005S FORMOSA-DF005S Datasheet
115Kb / 7P
SMD Bridge Rectifier
DF2005S FORMOSA-DF2005S Datasheet
117Kb / 7P
SMD Bridge Rectifier
DF15005S FORMOSA-DF15005S Datasheet
116Kb / 7P
SMD Bridge Rectifier
MDS12 FORMOSA-MDS12 Datasheet
57Kb / 7P
SMD Schottky Bridge Rectifier
MDS12L FORMOSA-MDS12L Datasheet
57Kb / 7P
SMD Low VF Schottky Bridge Rectifier
MDS22 FORMOSA-MDS22 Datasheet
67Kb / 7P
SMD Schottky Bridge Rectifier
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com