Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

MMSZ5232C Datasheet(PDF) 1 Page - Diotec Semiconductor

Part # MMSZ5232C
Description  SMD Planar Zener Diodes
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  DIOTEC [Diotec Semiconductor]
Direct Link  http://www.diotec.com
Logo DIOTEC - Diotec Semiconductor

MMSZ5232C Datasheet(HTML) 1 Page - Diotec Semiconductor

  MMSZ5232C Datasheet HTML 1Page - Diotec Semiconductor MMSZ5232C Datasheet HTML 2Page - Diotec Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
MMSZ5231C ... MMSZ5261C
MMSZ5231C ... MMSZ5261C
SMD Planar Zener Diodes
SMD Planar Zener-Dioden
Ptot = 500 mW
VZ = 5.1 V ... 47 V
Tjmax = 150°C
Version 2018-09-13
SOD-123F
Dimensions - Maße [mm]
Type Code see next page
Typ-Code siehe nächste Seite
Typical Applications
Voltage stabilization and regulators
(For overvoltage protection
– uni- and bi-directional – see
TVS diodes SMF series)
Commercial grade
Suffix -Q: AEC-Q101 compliant 1)
Suffix -AQ: in AEC-Q101 qualification 1)
Typische Anwendungen
Spannungsstabilisierung und -regler
(Für Überspannungsschutz
– uni-und bidirektional – siehe
TVS-Diodenreihe SMF)
Standardausführung
Suffix -Q: AEC-Q101 konform 1)
Suffix -AQ: in AEC-Q101 Qualifikation 1)
Features
~ ±2% tolerance of Zener voltage
Sharp Zener voltage breakdown
Low leakage current
Low profile package
Compliant to RoHS, REACH,
Conflict Minerals 1)
Besonderheiten
~ ±2% Toleranz der Zener-Spannung
Scharfer Zenerspannungsabbruch
Niedriger Sperrstrom
Flache Bauform
Konform zu RoHS, REACH,
Konfliktmineralien 1)
Mechanical Data 1)
Mechanische Daten 1)
Taped and reeled
3000 / 7“
Gegurtet auf Rolle
Weight approx.
0.01 g
Gewicht ca.
Case material
UL 94V-0
Gehäusematerial
Solder & assembly conditions
260°C/10s
Löt- und Einbaubedingungen
MSL = 1
Zener voltages and Type Codes see table on next page
Zener-Spannungen und Typ-Kodierungen siehe Tabelle auf der nächsten Seite
Maximum ratings 2)
Grenzwerte 2)
Power dissipation
Verlustleistung
Ptot
500 mW 3)
Operating j unction temperature – Sperrschichttemperatur
Storage temperature – Lagerungstemperatur
Tj
TS
-50...+150°C
-50...+150°C
Characteristics
Kennwerte
Thermal resistance junction to ambient
Wärmewiderstand Sperrschicht – Umgebung
RthA
< 300 K/W 3)
Thermal resistance junction to terminal
Wärmewiderstand Sperrschicht – Anschluss
RthT
< 240 K/W
Zener voltages see table on next page – Zener-Spannungen siehe Tabelle auf der nächsten Seite
1
Please note the detailed information on our website or at the beginning of the data book
Bitte beachten Sie die detaillierten Hinweise auf unserer Internetseite bzw. am Anfang des Datenbuches
2
TA = 25°C unless otherwise specified – TA = 25°C wenn nicht anders angegeben
3
Mounted on P.C. board with 25 mm2 copper pads at each terminal
Montage auf Leiterplatte mit 25 mm2 Kupferbelag (Lötpad an jedem Anschluss
© Diotec Semiconductor AG
http://www.diotec.com/
1
3.8±0.2
Type
Code
2.7±0.1
Pb
RoHS


Similar Part No. - MMSZ5232C

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Guangdong Kexin Industr...
MMSZ5232C KEXIN-MMSZ5232C Datasheet
1Mb / 3P
Zener Diodes
logo
Jiangsu Changjiang Elec...
MMSZ5232C JIANGSU-MMSZ5232C Datasheet
1Mb / 5P
ZENER DIODE
logo
DAESAN ELECTRONIC CORP.
MMSZ5232C DAESAN-MMSZ5232C Datasheet
252Kb / 2P
ZENER DIODE
logo
Tak Cheong Electronics ...
MMSZ5232CSW TAK_CHEONG-MMSZ5232CSW Datasheet
239Kb / 5P
200mW SOD-323 SURFACE MOUNT Small Outline Flat Lead Plastic Package Zener Voltage Regulators
logo
ON Semiconductor
MMSZ5232CT1G ONSEMI-MMSZ5232CT1G Datasheet
130Kb / 7P
Zener Voltage Regulators
February, 2012 ??Rev. 11
More results

Similar Description - MMSZ5232C

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Diotec Semiconductor
MM1Z4689 DIOTEC-MM1Z4689_17 Datasheet
135Kb / 2P
SMD Planar Zener Diodes
MM5Z2V2B DIOTEC-MM5Z2V2B Datasheet
174Kb / 3P
SMD Planar Zener Diodes
BZT52B2V4 DIOTEC-BZT52B2V4_18 Datasheet
129Kb / 2P
SMD Planar Zener Diodes
BZT52C2V4 DIOTEC-BZT52C2V4_1 Datasheet
130Kb / 2P
SMD Planar Zener Diodes
BZX84C2V4 DIOTEC-BZX84C2V4_18 Datasheet
188Kb / 3P
SMD Planar Zener Diodes
MM1Z4728A DIOTEC-MM1Z4728A Datasheet
149Kb / 2P
SMD Planar Zener Diodes
MM3Z2V4 DIOTEC-MM3Z2V4_18 Datasheet
149Kb / 2P
SMD Planar Zener Diodes
MMS3Z2B4 DIOTEC-MMS3Z2B4 Datasheet
178Kb / 3P
SMD Planar Zener Diodes
MM3Z2B4 DIOTEC-MM3Z2B4_19 Datasheet
151Kb / 3P
SMD Planar Zener Diodes
MM5Z2V4 DIOTEC-MM5Z2V4 Datasheet
156Kb / 3P
SMD Planar Zener Diodes
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com