Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

IP2701 Datasheet(PDF) 7 Page - Injoinic Technology Co.,Ltd.

Part # IP2701
Description  Integrated 9 protocols for fast charging protocol ICs for USB ports
PDF  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  INJOINIC [Injoinic Technology Co.,Ltd.]
Direct Link  http://www.injoinic.com
Logo INJOINIC - Injoinic Technology Co.,Ltd.

IP2701 Datasheet(HTML) 7 Page - Injoinic Technology Co.,Ltd.

Back Button IP2701 Datasheet HTML 3Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP2701 Datasheet HTML 4Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP2701 Datasheet HTML 5Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP2701 Datasheet HTML 6Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP2701 Datasheet HTML 7Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP2701 Datasheet HTML 8Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP2701 Datasheet HTML 9Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP2701 Datasheet HTML 10Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP2701 Datasheet HTML 11Page - Injoinic Technology Co.,Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 11 page
background image
IP2163
V1.13
http://www.injoinic.com/
7 / 11
Copyright © 2017, Injoinic Corp.
FB Sink 70uA(12V)时随温度变化曲线图
11.功能描述
充电协议
IP2163 是一款高度集成的、用于 USB 输出端口的快充协议 IC。其主要功能是解析接入 USB 端口的充
电设备的快充请求,然后根据解析的快充协议通知 USB 端口调整输出电压。IP2163 支持自动检测 USB 端
口接入设备的充电协议类型并进行协议切换,能响应不同协议的充电电压请求。
IP2163 支持对 USB 端口进行多种协议解析,
包括 HVDCP QC3.0/QC2.0(Quick Charge)Class A 和 Class
B,FCP(Hisilicon® Fast Charge Protocol),AFC(Samsung® Adaptive Fast Charge),SFCP(Spreadtrum® Fast
Charge Protocol),MTK PE+ 2.0/1.1(MediaTek Pump Express Plus 2.0/1.1)
、以及 Apple 2.4A、三星 2.0A 和
BC1.2 充电协议。
IP2163 实时监测 DP,DM 引脚电压,当检测到接入 USB 端口的待充设备为非快充设备类型时,通过
改变 DP,DM 两个引脚的电压来握手不同的设备。当检测到接入 USB 端口的待充设备为快充设备类型时,
能自动识别快充类型并对协议请求进行解析和响应从而完成与待充电设备的握手过程,然后按照协议请求
通过 FB 引脚 SOURCE 或 SINK 电流,调整反馈环路的反馈电压,从而调节快充电压;当输出电压为默认
的 5V 时,FB 引脚则不进行调整。IP2163 不对充电环路进行控制,实际的充电环路和充电电流则由适配器
和接入的 USB 端口设备决定。
SEL 引脚
SEL 引脚用于配置快充协议允许请求的最大电压,当 SEL 拉高到高电平 VSELH 时,IP2163 关闭所有高
压快充协议,只支持 5V 电压输出;当 SEL 引脚浮空时,IP2163 支持快充协议请求的最大电压为 12V。当
SEL 接 GND 时,IP2163 支持快充协议请求的最大电压为 20V。
SEL
Voltage
高电平 V
SELH
5V
浮空
12V
GND
20V
功率控制
当引脚 1、引脚 2 用作 CSN 和 CSP 时,IP2163 支持对充电设备进行功率控制,当充电设备的功率超过
18W 时,IP2163 会调整 FB 使得输出电压降低到
3.2V,持续 50ms 后恢复到协议请求的电压,从而实现控制
设备的功率不超过 18W。
*在输出 5V 状态下,IP2163 是没有做限流处理的,需要功率部分单独做最大电流限制。高通认证至少
需要满足 6V 3A。在 10 毫欧采样电阻的情况下,为了满足 18W 的需求,实际的功率限制大概在 20W 左右。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com