Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

IP5310 Datasheet(PDF) 8 Page - Injoinic Technology Co.,Ltd.

Part # IP5310
Description  Integrated 10 protocols for fast charging protocol ICs for USB ports
PDF  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  INJOINIC [Injoinic Technology Co.,Ltd.]
Direct Link  http://www.injoinic.com
Logo INJOINIC - Injoinic Technology Co.,Ltd.

IP5310 Datasheet(HTML) 8 Page - Injoinic Technology Co.,Ltd.

Back Button IP5310 Datasheet HTML 3Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5310 Datasheet HTML 4Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5310 Datasheet HTML 5Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5310 Datasheet HTML 6Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5310 Datasheet HTML 7Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5310 Datasheet HTML 8Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5310 Datasheet HTML 9Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5310 Datasheet HTML 10Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5310 Datasheet HTML 11Page - Injoinic Technology Co.,Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 11 page
background image
IP2703
V1.13
http://www.injoinic.com/
8 / 11
Copyright © 2017, Injoinic Corp.
压快充协议,只支持 5V 电压输出;当 SEL 引脚浮空时,IP2703 支持快充协议请求的最大电压为 12V。当
SEL 接 GND 时,IP2703 支持快充协议请求的最大电压为 20V。
SEL
Voltage
高电平 V
SELH
5V
浮空
12V
GND
20V
功率控制
当引脚 2、引脚 9 用作 CSN 和 CSP 时,IP2703 支持对充电设备进行功率控制,当充电设备的功率超过
18W 时,IP2703 会调整 FB 使得输出电压降低到
3.2V,持续 50ms 后恢复到协议请求的电压,从而实现控制
设备的功率不超过 18W。
*在输出 5V 状态下,IP2163 是没有做限流处理的,需要功率部分单独做最大电流限制。高通认证至少
需要满足 6V 3A。在 10 毫欧采样电阻的情况下,为了满足 18W 的需求,实际的功率限制大概在 20W 左右。
如果需要调整功率限制点,可以相应的调整 10 毫欧采样电阻的阻值。
NTC 和 FA 引脚
NTC
RNTC
=100k@25℃
R3
=68k
20uA
VL=1.5V
VH=0.5V
比较器
HT
LT
如果检测到NTC引脚上电压<0.1V,则表示关闭NTC功能,切换为MTK功能;
如果检测到NTC引脚上电压<0.5V且>0.1V,则表示温度高于55℃;
如果检测到NTC引脚上电压>1.5V,则表示温度低于-7℃;
SC=0.1V
SC
IP2703 集成 NTC 温敏电阻检测可检测电池或设备温度,支持 FA 温度异常指示,NTC、FA 引脚分别和
CSN、CSP 复用在引脚 2 和引脚 9 上,两组功能二选一。
当引脚 2 接地时,内部比较器检测到引脚 2 电压小于 0.1V,此时引脚 2、引脚 9 为 CSN 和 CSP(MTK
PE+ 2.0/1.1 功能)
,芯片 GND 到 USB 端口 GND 之间需要接 10mOhm(1%)精密电阻。此时 NTC 和 FA 功
能自动 disable。
当引脚 2 接并联电阻 R3 和 RNTC 温敏电阻到地时,引脚 2、引脚 9 为 NTC 和 FA 功能,此时 MTK PE+
2.0/1.1 功能自动 disable。NTC 引脚检测温度的高低,FA 引脚指示温度异常,温度异常时 FA 输出高电平(等



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com