Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

IP5312 Datasheet(PDF) 7 Page - Injoinic Technology Co.,Ltd.

Part # IP5312
Description  Integrated 8 protocols for fast charging protocol ICs for USB ports
PDF  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  INJOINIC [Injoinic Technology Co.,Ltd.]
Direct Link  http://www.injoinic.com
Logo INJOINIC - Injoinic Technology Co.,Ltd.

IP5312 Datasheet(HTML) 7 Page - Injoinic Technology Co.,Ltd.

Back Button IP5312 Datasheet HTML 2Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5312 Datasheet HTML 3Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5312 Datasheet HTML 4Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5312 Datasheet HTML 5Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5312 Datasheet HTML 6Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5312 Datasheet HTML 7Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5312 Datasheet HTML 8Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5312 Datasheet HTML 9Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5312 Datasheet HTML 10Page - Injoinic Technology Co.,Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 10 page
background image
IP2701
V1.04
http://www.injoinic.com/
7 / 9
Copyright © 2017, Injoinic Corp.
的 5V 时,FB 引脚则不进行调整。IP2701 不对充电环路进行控制,实际的充电环路和充电电流则由适配器
和接入的 USB 端口设备决定。
IP2701 集成了 USB Type-C DFP 端口控制器,支持对外放电,此时 CC1、CC2 分别输出 330uA 电流,
可告知插入的用电设备,最大支持 3A 电流能力,可与 UFP、DRP 设备实现连接。
SEL 引脚
SEL 引脚用于配置快充协议允许请求的最大电压,当 SEL 拉高到高电平 VSELH 时,IP2701 关闭所有高
压快充协议,只支持 5V 电压输出;当 SEL 引脚浮空时,IP2701 支持快充协议请求的最大电压为 12V。当
SEL 接 GND 时,IP2701 支持快充协议请求的最大电压为 20V。
SEL
Voltage
高电平 V
SELH
5V
浮空
12V
GND
20V
FB 引脚
IP2701 集成 FB 控制接口,可通过调节 FB SOURCE/SINK 的电流(最小 2uA/step)来精确控制输出电
压。
例如,
输出 9V 电压时,对应 FB 引脚 SINK 电流 40uA;输出 12V 电压时,对应 FB 引脚 SINK 电流 70uA;
输出 20V 电压时,对应 FB 引脚 SINK 电流 150uA;输出 5V 电压时,FB 引脚既不 SOURCE 电流,也不 SINK
电流。
在典型应用中,IP2701 的 FB 引脚连接到电源芯片的 FB 端,FB 端到电源 VOUT 之间的电阻应采用高
精度(1%)100kOhm 电阻,FB 端到地之间的电阻需要根据所用电源芯片取值,R2 阻值可通过下述公式计
算:
������������ =
����������������
����1 + ����2
∗ ����2



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com