Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

IP5310 Datasheet(PDF) 9 Page - Injoinic Technology Co.,Ltd.

Part # IP5310
Description  Integrated 10 protocols for fast charging protocol ICs for USB ports
PDF  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  INJOINIC [Injoinic Technology Co.,Ltd.]
Direct Link  http://www.injoinic.com
Logo INJOINIC - Injoinic Technology Co.,Ltd.

IP5310 Datasheet(HTML) 9 Page - Injoinic Technology Co.,Ltd.

Back Button IP5310 Datasheet HTML 3Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5310 Datasheet HTML 4Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5310 Datasheet HTML 5Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5310 Datasheet HTML 6Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5310 Datasheet HTML 7Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5310 Datasheet HTML 8Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5310 Datasheet HTML 9Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5310 Datasheet HTML 10Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5310 Datasheet HTML 11Page - Injoinic Technology Co.,Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 11 page
background image
IP2705
V1.12
http://www.injoinic.com/
9 / 11
Copyright © 2017, Injoinic Corp.
NTC 和 FA 引脚
NTC
RNTC
=100k@25℃
R3
=68k
25uA
VL=1.5V
VH=0.5V
比较器
HT
LT
如果检测到NTC引脚上电压<0.1V,则表示关闭NTC功能,切换为MTK功能;
如果检测到NTC引脚上电压<0.5V且>0.1V,则表示温度高于55℃;
如果检测到NTC引脚上电压>1.5V,则表示温度低于-7℃;
SC=0.1V
SC
IP2705 集成 NTC 温敏电阻检测可检测电池或设备温度,支持 FA 温度异常指示,NTC、FA 引脚分别和
CSN、CSP 复用在引脚 3 和引脚 12 上,两组功能二选一。
当引脚 3 接地时,内部比较器检测到引脚 3 电压小于 0.1V,此时引脚 3、引脚 12 为 CSN 和 CSP(MTK
PE+ 2.0/1.1)功能,芯片 GND 到 USB 端口 GND 之间需要接 10mOhm(1%)精密电阻。此时 NTC 和 FA
功能自动 disable。
当引脚 3 接并联电阻 R3 和 RNTC 温敏电阻到地时,引脚 3、引脚 12 为 NTC 和 FA 功能,此时 MTK PE+
2.0/1.1 功能自动 disable。NTC 引脚检测温度的高低,FA 引脚指示温度异常,温度异常时 FA 输出高电平(等
于 VCC),温度正常时 FA 输出低电平(GND)。
当 NTC 检测到电压高于 VL=1.5V 时,表示温度低于-7℃,FA 输出高电平;当 NTC 检测到电压低于
VH=0.5V 而高于 SC=0.1V 时,表示温度高于 55℃,FA 输出高电平;当 NTC 检测到电压在 0.5V~1.5V 之间,
表示温度在-7℃~55℃的正常范围,FA 输出低电平。
FB 引脚
IP2705 集成 FB 控制接口,可通过调节 FB SOURCE/SINK 的电流(最小 2uA/step)来精确控制输出电
压。
例如,
输出 9V 电压时,对应 FB 引脚 SINK 电流 40uA;输出 12V 电压时,对应 FB 引脚 SINK 电流 70uA;
输出 20V 电压时,对应 FB 引脚 SINK 电流 150uA;输出 5V 电压时,FB 引脚既不 SOURCE 电流,也不 SINK
电流。
在典型应用中,IP2705 的 FB 引脚连接到电源芯片的 FB 端,FB 端到电源 VOUT 之间的电阻 R1 应采
用高精度(1%)100kOhm 电阻,FB 端到地之间的电阻 R2 需要根据所用电源芯片取值,R2 阻值可通过下
述公式计算:
������������ =
����������������
����1 + ����2
∗ ����2



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com