Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

IP5312 Datasheet(PDF) 7 Page - Injoinic Technology Co.,Ltd.

Part # IP5312
Description  Integrated 10 protocols for fast charging protocol ICs for USB ports
PDF  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  INJOINIC [Injoinic Technology Co.,Ltd.]
Direct Link  http://www.injoinic.com
Logo INJOINIC - Injoinic Technology Co.,Ltd.

IP5312 Datasheet(HTML) 7 Page - Injoinic Technology Co.,Ltd.

Back Button IP5312 Datasheet HTML 3Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5312 Datasheet HTML 4Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5312 Datasheet HTML 5Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5312 Datasheet HTML 6Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5312 Datasheet HTML 7Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5312 Datasheet HTML 8Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5312 Datasheet HTML 9Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5312 Datasheet HTML 10Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5312 Datasheet HTML 11Page - Injoinic Technology Co.,Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 11 page
background image
IP2703
V1.13
http://www.injoinic.com/
7 / 11
Copyright © 2017, Injoinic Corp.
FB Sink 70uA(12V)时随温度变化曲线图
11.功能描述
充电协议
IP2703 是一款高度集成的、用于 USB 输出端口的快充协议 IC。其主要功能是解析接入 USB 端口的充
电设备的快充请求,然后根据解析的快充协议通知 USB 端口调整输出电压。IP2703 支持自动检测 USB 端
口接入设备的充电协议类型并进行协议切换,能响应不同协议的充电电压请求。
IP2703 支持对 USB 端口进行多种协议解析,
包括 HVDCP QC3.0/QC2.0(Quick Charge)Class A 和 Class
B,FCP(Hisilicon® Fast Charge Protocol),AFC(Samsung® Adaptive Fast Charge),SFCP(Spreadtrum® Fast
Charge Protocol),MTK PE+ 2.0/1.1(MediaTek Pump Express Plus 2.0/1.1)
、以及 Apple 2.4A、三星 2.0A 和
BC1.2 充电协议。
IP2703 实时监测 DP,DM 引脚电压,当检测到接入 USB 端口的待充设备为非快充设备类型时,通过
改变 DP,DM 两个引脚的电压来握手不同的设备。当检测到接入 USB 端口的待充设备为快充设备类型时,
能自动识别快充类型并对协议请求进行解析和响应从而完成与待充电设备的握手过程,然后按照协议请求
通过 FB 引脚 SOURCE 或 SINK 电流,调整反馈环路的反馈电压,从而调节快充电压;当输出电压为默认
的 5V 时,FB 引脚则不进行调整。IP2703 不对充电环路进行控制,实际的充电环路和充电电流则由适配器
和接入的 USB 端口设备决定。
IP2703 集成了 USB Type-C DFP 端口控制器,支持对外放电,此时 CC1、CC2 分别输出 330uA 电流,
可告知插入的用电设备,最大支持 3A 电流能力,可与 UFP、DRP 设备实现连接。
SEL 引脚
SEL 引脚用于配置快充协议允许请求的最大电压,当 SEL 拉高到高电平 VSELH 时,IP2703 关闭所有高



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com