Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

IP5312 Datasheet(PDF) 8 Page - Injoinic Technology Co.,Ltd.

Part # IP5312
Description  Integrated 10 protocols for fast charging protocol ICs for USB ports
PDF  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  INJOINIC [Injoinic Technology Co.,Ltd.]
Direct Link  http://www.injoinic.com
Logo INJOINIC - Injoinic Technology Co.,Ltd.

IP5312 Datasheet(HTML) 8 Page - Injoinic Technology Co.,Ltd.

Back Button IP5312 Datasheet HTML 3Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5312 Datasheet HTML 4Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5312 Datasheet HTML 5Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5312 Datasheet HTML 6Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5312 Datasheet HTML 7Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5312 Datasheet HTML 8Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5312 Datasheet HTML 9Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5312 Datasheet HTML 10Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5312 Datasheet HTML 11Page - Injoinic Technology Co.,Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 11 page
background image
IP2705
V1.12
http://www.injoinic.com/
8 / 11
Copyright © 2017, Injoinic Corp.
Type-C 的功率路径上的 PMOS 和 NMOS,电源芯片输出电压 VOUT 经过 PMOS 管(N1)到 VCC1 为 Type-C
待充设备充电。ID1 引脚 MOS 管配置可以参考下图。
VOUT
ID1
GND
GND
VBUS
R4
R3
N1
N2
PMOS
NMOS
IP2705
USB Type-C
Connector
(电源芯片输出电压)
功率路径电流方向
R3,R4推荐阻值:100kOhm
2kOhm
1uF
VCC
Type-C
DFP 应用 ID1 连接图
SEL 引脚
SEL 引脚用于配置快充协议允许请求的最大电压,当 SEL 拉高到高电平 VSELH 时,IP2705 关闭所有高
压快充协议,只支持 5V 电压输出;当 SEL 引脚浮空时,IP2705 支持快充协议请求的最大电压为 12V。当
SEL 接 GND 时,IP2705 支持快充协议请求的最大电压为 20V。
SEL
Voltage
高电平 V
SELH
5V
浮空
12V
GND
20V
功率控制
当引脚 3、引脚 12 用作 CSN 和 CSP 时,IP2705 支持对充电设备进行功率控制,当充电设备的功率超过
18W 时,IP2705 会调整 FB 使得输出电压降低到 3.2V,持续 50ms 后恢复到协议请求的电压,从而实现控制
设备的功率不超过 18W。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com