Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

IP5328 Datasheet(PDF) 3 Page - Injoinic Technology Co.,Ltd.

Part # IP5328
Description  Integrated 10 protocols for fast charging protocol ICs for USB ports
PDF  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  INJOINIC [Injoinic Technology Co.,Ltd.]
Direct Link  http://www.injoinic.com
Logo INJOINIC - Injoinic Technology Co.,Ltd.

IP5328 Datasheet(HTML) 3 Page - Injoinic Technology Co.,Ltd.

  IP5328 Datasheet HTML 1Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5328 Datasheet HTML 2Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5328 Datasheet HTML 3Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5328 Datasheet HTML 4Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5328 Datasheet HTML 5Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5328 Datasheet HTML 6Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5328 Datasheet HTML 7Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5328 Datasheet HTML 8Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5328 Datasheet HTML 9Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 11 page
background image
IP2705
V1.12
http://www.injoinic.com/
3 / 11
Copyright © 2017, Injoinic Corp.
5. 引脚定义
12
11
10
9
8
7
1
2
3
4
5
6
VCC
GND
CSN/NTC
SEL
FB
CC1
NC
CSP/FA
ID1
DP
DM
CC2
EPAG
(GND)
13
引脚名
引脚编号
引脚描述
VCC
1
电源输入引脚,加 1uF 电容到地,前级电源芯片输出 VOUT 到 VCC 之间需串联
2kOhm 电阻
SEL
2
允许请求的最大电压选择
高电平:5V
浮空:12V
GND:20V
CSN/NTC
3
该引脚复用为 CSN 和 NTC 两个功能:
1) CSN:电流检测负引脚;当使用 MTK PE+2.0/1.1 功能时,该引脚接芯片 GND。
芯片 GND 到 USB 端口 GND 之间需要接高精度 10mOhm(1%)电阻,NTC 功
能自动关闭;
2) NTC:温敏电阻检测引脚;当使用 NTC 功能时,外接 RNTC 和 R3 并联电阻,
MTK PE+2.0/1.1 功能自动 disable;芯片 GND 到 USB 端口 GND 之间的高精度
10mOhm(1%)电阻可以省去
当不使用 MTK PE+2.0/1.1 功能和 NTC 功能时,CSN、CSP 引脚浮空,GND 接地。
GND
4
地引脚
FB
5
连接到外部电源的反馈引脚,可以 SINK/SOURCE 电流来调节电压
CC1
6
连接 USB Type-C 的 CC1 引脚
CC2
7
连接 USB Type-C 的 CC2 引脚
DM
8
连接 USB DM 引脚
DP
9
连接 USB DP 引脚
NC
10
NC
ID1
11
Type-C 功率路径控制引脚
CSP/FA
12
该引脚复用为 CSP 和 FA 两个功能:引脚 3 为 CSN 功能时,该引脚为 CSP,当引
脚 3 为 NTC 功能时,该引脚为 FA
1) CSP:电流检测正引脚;当使用 MTK PE+2.0/1.1 功能时,该引脚接 USB 端口
GND。芯片 GND 到 USB 端口 GND 之间需要接高精度 10mOhm(1%)电阻,
自动 disable NTC 功能;



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com