Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

TP4057 Datasheet(PDF) 4 Page - Billiton Ltd.

Part # TP4057
Description  500 MA linear lithium battery charger
PDF  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ASIC [Billiton Ltd.]
Direct Link  http://www.tp-asic.com/
Logo ASIC - Billiton Ltd.

TP4057 Datasheet(HTML) 4 Page - Billiton Ltd.

  TP4057 Datasheet HTML 1Page - Billiton Ltd. TP4057 Datasheet HTML 2Page - Billiton Ltd. TP4057 Datasheet HTML 3Page - Billiton Ltd. TP4057 Datasheet HTML 4Page - Billiton Ltd. TP4057 Datasheet HTML 5Page - Billiton Ltd. TP4057 Datasheet HTML 6Page - Billiton Ltd. TP4057 Datasheet HTML 7Page - Billiton Ltd. TP4057 Datasheet HTML 8Page - Billiton Ltd. TP4057 Datasheet HTML 9Page - Billiton Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 12 page
background image
南京拓微集成电路有限公司
TP4057
4
引脚漏电流
STDBY
V
=5V(待机模式)
0
1
μA
STDBY
V
引脚输出低电平
STDBY
I
=5mA
0.3
0.6
V
ΔV
RECHRG
再充电电池门限电压
VFLOAT-VRECHRG
100
150
200
mV
TLIM
限定温度模式中的结温
120
℃
RON
功率 FET“导通”电阻
(在 V
CC 与 BAT 之间)
650
mΩ
tss
软启动时间
IBAT=0 至 IBAT=1000V/RPROG
20
ms
tRECHARGE
再充电比较器滤波时间
VBAT 高至低
0.8
1.8
4
ms
tTERM
终止比较器滤波时间
IBAT 降至 ICHG/10 以下
0.8
1.8
4
ms
IPROG
PROG 引脚上拉电流
2.0
μA
典型性能特征
恒定电流模式下 PROG 引脚
PROG 引脚电压与温度的
充电电流与 PROG 引脚电
电压与电源电压的关系曲线
关系曲线
压的关系曲线
稳定输出(浮充)电压与充
稳定输出(浮充)电压与温
稳定输出(浮充)电压与电
电电流的关系曲线
度的关系曲线
压的关系曲线



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com