Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

TP4067 Datasheet(PDF) 12 Page - Billiton Ltd.

Part # TP4067
Description  3mA-600mA Linear Li-Ion Battery Charger
PDF  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ASIC [Billiton Ltd.]
Direct Link  http://www.tp-asic.com/
Logo ASIC - Billiton Ltd.

TP4067 Datasheet(HTML) 12 Page - Billiton Ltd.

Back Button TP4067 Datasheet HTML 6Page - Billiton Ltd. TP4067 Datasheet HTML 7Page - Billiton Ltd. TP4067 Datasheet HTML 8Page - Billiton Ltd. TP4067 Datasheet HTML 9Page - Billiton Ltd. TP4067 Datasheet HTML 10Page - Billiton Ltd. TP4067 Datasheet HTML 11Page - Billiton Ltd. TP4067 Datasheet HTML 12Page - Billiton Ltd. TP4067 Datasheet HTML 13Page - Billiton Ltd. TP4067 Datasheet HTML 14Page - Billiton Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 12 / 14 page
background image
南京拓微集成电路有限公司
NanJing Top Power ASIC Corp.
REV_1.0
12
TP4067
中考虑最坏的热条件,这一点很重要,
因为该 IC 将在结温达到 135℃左右时
自动降低功耗。
热考虑
由于 SOT23-6 封装的外形尺寸很
小,大电流应用中(400mA 以上)散
热效果不佳可能引起充电电流受温度
保护而减小。请根据实际电源电压设计
热耗散电阻,芯片 VCC 端输入电压在
4.8V 为最佳,可得到较大充电电流,
一般热耗散电阻为 0.3 至 0.6 欧姆。采
用一个热设计精良的 PC 板布局以最大
幅度地增加可使用的充电电流,这一点
同样重要。用于耗散 IC 所产生的热量
的散热通路从芯片至引线框架,并通过
峰值后引线(特别是接地引线)到达
PC 板铜面。PC 板铜面为散热器。引脚
相连的铜箔面积应尽可能地宽阔,并向
外延伸至较大的铜面积,以便将热量散
播到周围环境中。至内部或背部铜电路
层的通孔在改善充电器的总体热性能
方面也是颇有用处的。当进行 PC 板布
局设计时,电路板上与充电器无关的其
他热源也是必须予以考虑的,因为它们
将对总体温升和最大充电电流有影响。
VCC 旁路电容器
输入旁路可以使用多种类型的电
容器。然而,在采用多层陶瓷电容器时
必须谨慎。由于有些类型的陶瓷电容器
具有自谐振和高 Q 值的特点,因此,
在某些启动条件下(比如将充电器输入
与一个工作中的电源相连)有可能产生
高的电压瞬态信号,建议采用高品质陶
瓷电容或钽电容。
充电电流软启动
TP4067 包括一个用于在充电循环
开始时最大限度地减小涌入电流的软
启动电路。当一个充电循环被启动时,
充电电流将在 50μS 左右的时间里从 0
上升至满幅全标度值。在启动过程中,
这能够起到最大限度地减小电源上的
瞬变电流负载的作用。
CHRG 状态输出引脚
当一个放电电池被连接到充电器
时,充电循环的恒流部分开始,CHRG
引脚电平被拉至地。CHRG 引脚能够吸
收高达 10mA 的电流,以驱动一个用于
指示充电循环正在进行之中的 LED。
当电池接近充满时,充电器进入充
电循环的恒定电压部分,充电电流开始
下降。当充电电流降至不足设定电流的
1/10 时,充电循环结束且强下拉高阻态
所取代,表示充电循环已经结束。如果
输入电压被拿掉,则 CHRG 引脚也将
变成高阻抗。利用一个上拉电阻器,一
个微处理器能够从该引脚检测出这两
种状态,如图 6 所示。
800K
IN
CHRG
TP4067
VDD
V+
VCC
UPROCESSOR
图 6:采用一个微处理器来确定 CHRG 引脚状态
为了在 TP4067 处于充电模式时进
行检测,在采用 100K 上拉电阻器的情
况下,N 沟道 MOSFET 把该引脚拉至
低电平。一旦充电循环终止,N 沟道
MOSFET 即被关断,CHRG 引脚为高
阻抗 IN 引脚随后将由 100K 上拉电阻
器拉至高电平。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com