Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

TP4056 Datasheet(PDF) 17 Page - Billiton Ltd.

Part # TP4056
Description  1A Linear Li-Ion Battery Charger
PDF  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ASIC [Billiton Ltd.]
Direct Link  http://www.tp-asic.com/
Logo ASIC - Billiton Ltd.

TP4056 Datasheet(HTML) 17 Page - Billiton Ltd.

Back Button TP4056 Datasheet HTML 9Page - Billiton Ltd. TP4056 Datasheet HTML 10Page - Billiton Ltd. TP4056 Datasheet HTML 11Page - Billiton Ltd. TP4056 Datasheet HTML 12Page - Billiton Ltd. TP4056 Datasheet HTML 13Page - Billiton Ltd. TP4056 Datasheet HTML 14Page - Billiton Ltd. TP4056 Datasheet HTML 15Page - Billiton Ltd. TP4056 Datasheet HTML 16Page - Billiton Ltd. TP4056 Datasheet HTML 17Page - Billiton Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 17 / 17 page
background image
南京拓微集成电路有限公司
TP4056
17
3、模拟充电状态
闭合
KPR10k, KBAT-C, KBAT-R,KT-GND
BAT 端连接一电容 C2 和一电阻 R6 代替锂电池,模拟正在充电状态:红灯亮,绿灯灭。
说明:此状态模拟仅限电源电压小于等于
5V,大于 5V 时请用锂电池实际测试。
闭合
KPR10k, KBAT-C,KT-GND
BAT 端连接一电容 C2 代替锂电池,模拟充电完成状态:绿灯亮,红灯闪烁。
说明:由于使用
10uF 的电容 C2 代替锂电池模拟充满状态,电容充满后缓慢放电,当电
容电压变低至再充电门限电压
4.05V 时,自动再次充电,则可看见红灯周期性闪烁。
4、模拟充电末端 BAT 端电压
闭合
KPR10k, KBAT-C, KBAT-R,KT-GND
测量
BAT 端电压。即为充电结束时电压 4.2V ±1.5%。
5、如客户需要监测电池温度,断开 KT-GND,连接 TP4056 的 TEMP 端(1 脚,已预留连接
孔
)至锂电池温度监测端,客户根据实际情况自定 R9,R10 大小并安装。如不需要此项功
能,闭合
KT-GND 即可。
6、CE 始能端。闭合开关 KCE-GND,CE 端下拉至低电平,芯片停止充电;打开 KCE-GND,
芯片正常充电。
7、有的客户在应用中 BAT 端无锂电池时不希望红色指示灯闪烁,闭合 KBATUP,将 BAT
端用
100k 电阻连接至 Vdd,绿灯亮,可用于指示待机状态,不影响正常充电使用。
8、锂电池充电
将锂电池正极连接至芯片
BAT 端,负极接地。需要温度监测功能请连接 TEMP 端(1 脚),
否则闭合
KT-GND。设置需要的充电电流和指示灯,断开 KBATR,KCE-GND,即可开
始充电。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com