Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

HT1606A Datasheet(PDF) 4 Page - Hotchip Technology Co.,Ltd

Part # HT1606A
Description  Remove external light coupling and TL 431, save external FB feedback detection
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HOTCHIP [Hotchip Technology Co.,Ltd]
Direct Link  http://www.hotchip.com.cn/English/Index/index.html
Logo HOTCHIP - Hotchip Technology Co.,Ltd

HT1606A Datasheet(HTML) 4 Page - Hotchip Technology Co.,Ltd

  HT1606A Datasheet HTML 1Page - Hotchip Technology Co.,Ltd HT1606A Datasheet HTML 2Page - Hotchip Technology Co.,Ltd HT1606A Datasheet HTML 3Page - Hotchip Technology Co.,Ltd HT1606A Datasheet HTML 4Page - Hotchip Technology Co.,Ltd HT1606A Datasheet HTML 5Page - Hotchip Technology Co.,Ltd HT1606A Datasheet HTML 6Page - Hotchip Technology Co.,Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 6 page
background image
HT1606A
4/6
原边反馈 PFM 转换器
www.hotchip.com.cn
Ver1.0
电气特性参数(若无特殊说明,VDD=5V ,Vout=5V ,Ta=25℃,正常工作结温范围 -40℃~125℃,除非另有规定)
参数
符号
测试条件
最小值
典型值 最大值
单位
开启电压
UVLO_ON
VDD从0V上升后开启
5
6
7
V
关闭电压
UVLO_OFF
VDD 下降后关闭
2.5
3
3.5
V
开关管耐压
Vcbo
--
650
--
--
V
内部电流限值
ILIM
VDD=5V后开启
--
300
--
mA
启动电流
Ibase
VDD 上升之前打开
35
43
55
uA
前沿消隐时间
Tleb
--
574
887
1290
ns
工作电流
Iop
--
1.5
mA
结温
OTP
--
--
150
--
℃
推荐工作条件
符号
参数
范围
单位
VIN
工作电压
5
V
TJ
工作结温范围
-40 to 125
°C
应用信息
工作原理(半波整流方案)
交流输入电压 VIN 一端经 D1 整流二极管整流后接 C1 电
容,经 C1 电容滤波后输出 250-375VDC。整流后的高压
(250-375VDC)一端通过变压器的原边接控制芯片内部
集成高压功率管 BJT 的集电极,另一端接芯片的 GND 脚。
为降低芯片的启动损耗,在芯片启动以后由变压器的辅助
绕组、D2、C2 构成的环路给芯片供电。
变压器的副边绕组经输出二极管 D3 整流,C3 滤波后得到
稳定的 5V 输出电压。R2 为假负载电阻,其作用为稳定空载
电压。
输出线损补偿
HT1606A 内部集成输出线损补偿功能,当适配器输
出端的带有较长的充电线时,为了补偿充电线内阻带
来的线损耗,HT1606A 会将输出电压抬高,典型值
为 0.3V 左右,补偿充电线的线损耗导致输出电压低
的问题。
智能温控
HT1606A 内部集成智能温控系统功能,如果芯片温
度试图升至约 130℃的预设值以上,则一个内部热反
馈环路将减小设定输出功率。该功能可防止
HT1606A 过热, 并允许在输出最大功率的情况下而
没有损坏 HT1606A 的风险。
散热问题
HT1606A 最大可以提供 2.5W 的功率,当电路
工作在大功率情况下时,芯片自身所消耗功耗将达到
几瓦的数量级,此时必须考虑芯片热耗散的能力。
PCB 设计指引
在设计 HT1606A PCB 时,需要遵循以下指南:



Html Pages

1 2 3 4 5 6


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com