Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

HT3582D Datasheet(PDF) 4 Page - Hotchip Technology Co.,Ltd

Part # HT3582D
Description  Internal reference source Adjusted idler voltage
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HOTCHIP [Hotchip Technology Co.,Ltd]
Direct Link  http://www.hotchip.com.cn/English/Index/index.html
Logo HOTCHIP - Hotchip Technology Co.,Ltd

HT3582D Datasheet(HTML) 4 Page - Hotchip Technology Co.,Ltd

  HT3582D Datasheet HTML 1Page - Hotchip Technology Co.,Ltd HT3582D Datasheet HTML 2Page - Hotchip Technology Co.,Ltd HT3582D Datasheet HTML 3Page - Hotchip Technology Co.,Ltd HT3582D Datasheet HTML 4Page - Hotchip Technology Co.,Ltd HT3582D Datasheet HTML 5Page - Hotchip Technology Co.,Ltd HT3582D Datasheet HTML 6Page - Hotchip Technology Co.,Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 6 page
background image
HT3582D
4/6
万能充电器控制芯片
www.hotchip.com.cn
Ver1.0
应用信息
电池检测
在电源断开的情况下接入电池,HT3582D 会通过自
动“极性识别”系统对电池进行相应控制。此时 L1
-L3 的状态参见表 5.1 的描述
电池空载
当电源连通而尚未接入电池时, BTP 与 BTN 两端之
间的电压差为 4.20V(典型值),L1-L3 的状态参见
表 5.1 的描述。
预充电功能
当电源连通并且接入电池时, 如果电池 BTP 与 BTN
两端之间的电压差小于 2.3V(典型值),电源通过
HT3582D 对电池以一较小电流(25mA 典型值)进行
预充电,当电池电压升高到 2.3V 后即开始正常充电,
L1-L3 的状态参见表 5.1 的描述。
正常充电及饱和检测
电源连通并且接入未满电池(电池电压<4.10V【典
型值】),电源开始通过 HT3582D 的控制对电池进行充
电,充电电流约为 250mA(典型值),电池两端电
压缓缓升高,当电池电压升高到 4.20V(典型值)时,
电池已接近饱和,此时转入恒压小电流补充充电模式。
此过程中 L1-L3 的状态参见表 5.1 的描述。当电池
电压<4.10V(典型值),才重新对电池充电。
短路保护
若在电源接入后发生电池短路的情况,则 HT3582D
内部“短路保护”系统会自动将充电电流减小至
25mA(典型值)。此时若电池重新以正确极性接入
则仍可以正常充电。
过温保护
若充电时芯片结温超过 TO(150 ℃ 典型值),内部
“过温保护”系统会自动将充电电流减小,直到结温
下降至 TR(120℃ 典型值),IC 恢复正常充电状态。
PCB 设计指引
在设计 HT3582D PCB 时,需要遵循以下指南:
VDD 的旁路电容需要紧靠芯片 VDD 和 GND 引脚。
Vbat 的旁路电容需要紧靠芯片 Vbat 和 GND 引脚。
静电防护措施
MOS 电路为静电敏感器件,在生产、运输过程中需
采取下面的预防措施,可以有效防止 MOS 电路由于
受静电放电影响而引起的损坏:
1.操作人员要通过放静电腕带接地;
2.生产设备外壳必须接地;
3.装配过程中使用的工具必须接地;
4.必须采用导体包装或抗静电材料包装或运输。



Html Pages

1 2 3 4 5 6


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com