Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

TM1802 Datasheet(PDF) 4 Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd

Part # TM1802
Description  Single way LED
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  PTH [Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd]
Direct Link  http://www.szpth.com/
Logo PTH - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd

TM1802 Datasheet(HTML) 4 Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd

  TM1802 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1802 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1802 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1802 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1802 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1802 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 6 page
background image
单
单
单
单通道
通道
通道
通道 LED
LED
LED
LED 驱动控制专用电路
驱动控制专用电路
驱动控制专用电路
驱动控制专用电路
TM1802
TM1802
TM1802
TM1802
www.szpth.com
- 4 -
1、改变电感系数调节 LED 电流大小,具体如下(供参考)
电感系数与输入电压,电流的关系图:
注意事项:从图中可以看出,当 22uH<电感<33 uH 时,电压<=3.0V
当 47uH<电感<220 uH 时,电压<=3.5V
当 330uH<电感时,电压<=5.0V
当电压一定时,电感值越小,电流越大,所以使用时要根据具体情况而定,以免
电流过大损坏芯片。使用时应根据具体情况具体分析,以免造成损失。
2、适用范围
外部可根据需要连接多个 LED,其电流可以根据要求,通过调节电感来调节其
大小。
九
九
九
九、
、
、
、IC
IC
IC
IC 封装示意图
封装示意图
封装示意图
封装示意图:
:
:
:



Html Pages

1 2 3 4 5 6


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com