Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

TM1806 Datasheet(PDF) 2 Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd

Part # TM1806
Description  6 way led
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  PTH [Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd]
Direct Link  http://www.szpth.com/
Logo PTH - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd

TM1806 Datasheet(HTML) 2 Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd

  TM1806 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1806 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1806 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1806 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1806 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1806 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 6 page
background image
6
66
6 通道带反馈控制
通道带反馈控制
通道带反馈控制
通道带反馈控制 LED
LED
LED
LED 恒流驱动
恒流驱动
恒流驱动
恒流驱动 IC TM1806
IC TM1806
IC TM1806
IC TM1806
第 2 页 共 6 页
www.szpth.com
应用领域
应用领域
应用领域
应用领域:
:
:
:
车内照明
走廊,室内照明
手提电话,便携式DVD,液晶电视等LED背光驱动
脚位图
脚位图
脚位图
脚位图:
:
:
:
引脚描述
引脚描述
引脚描述
引脚描述:
:
:
:
引脚名称
引脚名称
引脚名称
引脚名称
引脚功能描述
引脚功能描述
引脚功能描述
引脚功能描述
GND
电源地以及逻辑控制地
OUT1~OUT6
恒流输出端
OE
输出使能端,高电平有效。高电平时,6个恒流输出通道打开,
低电平时输出通道关断。正常使用时也可悬空。当禁能状态持续
保持20ms以上时,芯片(内部看门狗功能启动)将进入待机模式。
ISET
输出电流设置端。该端口电压正常为1.2V(VSET),输出电流
由外接电阻(RSET)调节。输出电流计算公式为:IOUTn = (VSET
/ RSET) x 60(安培)
STD
芯片待机控制脚。低电平有效。当处于待机模式时芯片消耗电流
在1uA以下。引脚有内部上拉。
VDD
电源供电端:6V~50V输入范围
FB
6个输出通道上最低电压反馈端。该脚输出的电压等同于6通道中
的最低一个通道输出的压降以及一个普通二极管正向压降的两
者之和。如果6个通道中有任意一个通道出现开路状况,那么该
引脚上会有一个0.5V-0.6V的电压输出,用于指明故障。如果该
输出信号使用于一个DC-DC转换器并且该转换器需要过电压保
护功能的话,那么这6个输出通道都应该全部使用。 如果不使用
闭环控制,请将此引脚悬空。



Html Pages

1 2 3 4 5 6


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com