Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

TP5303 Datasheet(PDF) 3 Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd.

Part # TP5303
Description  PFM boost DCDC
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  TPOWER [Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd.]
Direct Link  http://www.tpower-ic.com/
Logo TPOWER - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd.

TP5303 Datasheet(HTML) 3 Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd.

  TP5303 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP5303 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP5303 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP5303 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP5303 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP5303 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 6 page
background image
TP5303
PFM 升压 DCDC
Ver1.0
Shenzhen TPOWER Semiconductor
3
深圳市天源中芯半导体有限公司
3
极限参数(注 1)
参数
额定值
单位
各引脚电压
-0.3~+7
V
总电源功耗
SOT-23-3
0.25
W
SOT-23-5
0.25
W
SOT-89
0.5
W
储存环境温度
-50~+150
℃
工作结温范围
-40~150
℃
HBM
2000
V
MM
200
V
注 1:极限值是指超出该工作范围芯片可能会损坏。
电气参数
无特殊说明, VBAT=3.7V,VOUT=5V,Ta=25℃
符号
参数
测试条件
最小值
典型值
最大值
单位
Vin
输入电压
0.7
VOUT
V
VSTART
起动电压
ILOAD=1mA
Vin:0→2V
1.2
V
VHOLD
保持电压
ILOAD=1mA
Vin:2→0V
0.9
V
IQC
静态工作电流
Vin=1.8V
Vout=3.0V
12
uA
Vin=1.8V
Vout=5.0V
7
uA
ISD
关断电流
无负载,EN=0V
1
uA
FOSC
最大工作频率
200
300
350
KHz
占空比
DOCS
75
80
85
%
ILIM
输入峰值电流限定值
1
A
η
升压效率
85
88
%
VEN_H
EN 逻辑高电平
0.4*Vout
V
VEN_L
EN 逻辑低电平
0.2
V
应用说明
工作模式
TP5303 工作在 PFM 模式,当输出轻载时,为降低损耗,
IC 工作在 burst 模式。
最大输出电流
TP5303 输入限流值为 1A,当输入电压为 3.7V,输出电
压 5V 时,最大输出电流为 0.6A。
输出电流限制
TP5303 内置输入峰值电流限制,当输出电流增大,超过
输入最大功率,输出电压随输出电流的增大而减小,当
减小到负载最低识别电压时,负载电流不再增加,从而
起到了电流限制作用。
元件选择
1、输出电容选择低 ESR 的贴片电容,否则会影响输出纹
波,当负载电流较大时,可采用多个贴片电容并联方式
来获得大容量和低 ESR,使输出工作稳定,并且降低输
出纹波。
2、输入电容选择 10uF 或以上贴片电容,用于减小输出
噪声。
3、电感 L1 的饱和电流需大于 1.5A,否则因电感饱和可
能会导致芯片工作不正常;感量过小时,纹波电流大,
效率低,所以在需要输出大电流时,建议使用较大感量,
较小串联电阻的电感来提高工作效率。
4、整流二极管对于工作效率影响很大,建议选择正向导
通电压小,恢复时间快的肖特基二极管,如 SS14,SS24,
1N5819,1N5822 等。
PCB 设计参考
1、IC 地线敷铜散热。
2、输入电容尽量靠近 IC。
3、输出电容尽量靠近 IC 和整流二极管。
4、SW 走线需短而粗。
5、输入地,输出地,芯片地尽量靠近,通过大面积敷铜
连到一起,增加芯片工作稳定性,减小输出噪声。



Html Pages

1 2 3 4 5 6


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com