Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

TP5678 Datasheet(PDF) 4 Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd.

Part # TP5678
Description  40V 3A Synchronous Step-Down DC-DC Converter Chip
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  TPOWER [Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd.]
Direct Link  http://www.tpower-ic.com/
Logo TPOWER - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd.

TP5678 Datasheet(HTML) 4 Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd.

  TP5678 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP5678 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP5678 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP5678 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP5678 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP5678 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 6 page
background image
TP5678
40V 3A 同步降压型 DC-DC 转换芯片
V1.0
Shenzhen TPOWER Semiconductor
4
内部框图
应用说明
TP5678 是一款同步降压型 DC-DC 转换芯片。TP5678
内部同时集成了高边和低边功率管,最大输出电流可达
3A。芯片采用固定工作频率的 PWM 工作模式,工作频
率为 125kHz,内置环路补偿电容,只需很少的外围元件
即可实现高效率的恒压输出,极大的节约了系统的成本
和体积。
输出电压设定
电源的输出电压可以通过 FB 的分压电阻设定,如典型应
用电路中的 R2 和 R3。输出电压与 FB 反馈参考电压阈
值和分压电阻的关系如下式:
其中,V
REF_FB 为 FB 反馈参考电压阈值,典型值为 1V。
R3 的建议取值为 R3<30
kΩ。
电感选择
电感在系统工作时给负载提供恒定的输出电流。电感值
选取较大时,输出电流和输出电压的纹波相应较小,同
时电感的体积和内阻相应较大;电感值选取较小时,输
出电流和输出电压的纹波相应较大,同时电感的体积和
内阻相应较小 。 TP5678 推荐使用的电感参数范围
22uH~47uH。电感的饱和电流必须要比电感的峰值电流
高出30%~50%。
使能控制
TP5678外置了EN使能端,外部系统可以通过对EN脚施
加高、低电平来对芯片进行使能控制。当EN为低电平时,
TP5678工作在待机状态,芯片停止进行开关切换动作;
当EN为高电平时,芯片工作在使能状态,芯片可以正常
进行开关切换动作。
BST 自举电容
BST为TP5678内部高边功率管驱动电路的电源引脚,通
过外接自举电容到SW引脚来对驱动电路进行供电。该自



Html Pages

1 2 3 4 5 6


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com