Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

TP6273 Datasheet(PDF) 4 Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd.

Part # TP6273
Description  Current mode PWM power control chip
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  TPOWER [Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd.]
Direct Link  http://www.tpower-ic.com/
Logo TPOWER - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd.

TP6273 Datasheet(HTML) 4 Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd.

  TP6273 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP6273 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP6273 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP6273 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP6273 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 5 page
background image
TP6273
电流模式 PWM 功率控制芯片
V1.0
Shenzhen TPOWER Semiconductor
4
内部框图
UVLO
5V
OVP/OCP/OTP
PWM
PFM
BURST
OSC
SLOPE
COMPENSATION
LINE
COMPENSATION
DRIVER
LOGIC
FB
CS
HVDD
RT
GATE
GND
Internal supply
13.5V
应用说明
TP6273 是一款低功耗的电流模式 PWM 控制芯片,采用
了自适应的绿色模式工作方式,根据系统的带载要求切
换 Burst 模式,PFM 模式,或者 PWM 模式,大大降低
了系统损耗,提高转换效率。
TP6273 的待机功耗可以低于 60mW,配合芯片的绿色模
式工作方式可以实现六级能效,内置的抖频功能大大简
化了系统的 EMI 设计。
启动电流
TP6273启动电流小于10uA,在应用中可以使用大阻值电
阻来降低系统的待机功耗。典型情况下可以使用3~4M
Ω
1/4W的电阻,以降低系统的功耗。通常让系统的待机功
耗低于60mW。
工作模式
TP6273可以根据负载调整开关模式。在重载时芯片工作
在固定频率的PWM模式,以提高系统的响应速度和效率,
在中等负载的条件下,系统工作在PFM模式,在轻负载
的情况下,芯片会控制系统进入BURST工作模式,降低
开关损耗,减少待机状态的功耗。不管在任何负载的情
况下,PWM的工作频率总高于22KHz,所以在低频工作
时变压器的音频噪声会大大降低。
软启动功能
TP6273内置了软启动功能,降低了系统在启动过程和打
嗝过程中开关管的电压应力冲击,保护了开关管。
RT 脚保护
TP6273的RT脚位赋予了系统可编程的过温保护和过压
保护,当RT电压高于4V时芯片停止工作并关闭开关管,
当RT外接10K NTC电阻,RT电压低于2.3V,并持续开关
32个周期后,触发过温保护。
保护功能
TP6273 内部集成了多种保护功能以保证系统的稳定和
可靠,如过流保护、过载保护、HVDD 过压保护、UVLO
和可调节的过温保护等多种保护,特别针对系统应用中
出现的光耦次级端短路加入了可调节的保护。
斜率补偿以及线电压补偿
TP6273 内置的斜率补偿电路提高了电源系统的稳定性,
避免了系统在连续模式工作时,当占空比大于 50%的时
候出现次谐波震荡的风险,大大降低了输出电压纹波。
TP6273 内置输入线电压补偿电路以改善系统在不同输
入线网电压下的过流点不一致的情况。
前沿消隐
TP6273 内置了前沿消隐电路,避免了功率管开启瞬间的
CS 电压尖峰导致 CS 检测电路误触发的情况,增加了系
统的可靠性。



Html Pages

1 2 3 4 5


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com