Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

TP8021 Datasheet(PDF) 3 Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd.

Part # TP8021
Description  Average Current Type LED Buck Constant Current Driver
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  TPOWER [Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd.]
Direct Link  http://www.tpower-ic.com/
Logo TPOWER - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd.

TP8021 Datasheet(HTML) 3 Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd.

  TP8021 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP8021 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP8021 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP8021 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP8021 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 5 page
background image
TP8021
平均电流型 LED 降压恒流驱动器
V1.2
Shen Zhen TPOWER Semiconductor
3
推荐工作范围
参数
符号
工作条件
推荐值
单位
电源电压
VIN
正常工作
8~80
V
输出电流
ILED
正常工作
<2.5
A
PWM 调光频率
FPWM
PWM 调光
<1000
Hz
注 1: 最大极限值是指超出该工作范围芯片可能会损坏。推荐工作范围是指在该范围内芯片工作正常,但不完全保证满足个别性能指标。电气参数定义
了器件在工作范围内并且在保证特定性能指标的测试条件下的直流和交流电气参数规范。对于未给定的上下限参数,该规范不予保证其精度,但
其典型值合理反映了器件性能。
注 2:环境温度升高最大功耗会减小,这是由 TJMAX,ѲJA 和环境温度 TA 所决定的。最大允许功耗为 PDMAX=(TJMAX-TA)/ ѲJA 或是极限参数范围给出的数
字中比较低的那个值。
电气参数(注 3)
(无特殊说明,Ta=25℃,VDD=5.6V)
符号
参数
测试条件
最小值
典型值
最大值
单位
输入电压
VDD_CLP
VDD 输入钳位电压
5.6
V
ISTB
静态工作电流
VDD=5V
405
μA
VUVLO
欠压保护
VDD 上升
3.1
V
VUVLO,HYS
欠压保护滞回
VDD 下降
2.7
V
电流采样
VREF_100%
100%亮度时平均电流采样电压阈值
300
mV
VREF_50%
50%亮度时平均电流采样电压阈值
150
mV
工作定时
TOFF
固定关断时间
100%亮度输出
4.4
μs
TLEB
功率管导通前沿消隐时间
200
ns
FSW_MAX
最大工作频率
220
kHz
MODE 输入
RMODE
MODE 下拉电阻
50
K
Ω
VMODE_H
MODE 输入高电平
2.0
V
VMODE_L
MODE 输入低电平
0.5
V
VMODE_CLP
MODE 高电平钳位电压
6.5
V
调光功能
REN
EN 上拉电阻
200
K
Ω
VEN_H
EN 使能/PWM 调光输入高电平
2.0
V
VEN_L
EN 使能/PWM 调光输入低电平
0.5
V
IDIM
DIM 上拉电流
18
μA
VDIM
DIM 模拟调光电压范围
0.3
1.5
V
VDIM_OFF
DIM 模拟调光关断电压
0.15
V
VDIM_ON
DIM 模拟调光开启电压
0.2
V
功率管
RON
功率导通电阻
VGS=4.5V, ID=1A
0.16
Ω
VBR_DSS
功率管漏源击穿电压
VGS=0V, ID=250uA
100
V
ILEAK
功率管漏电流
VGS=0V, VDS=80V
1
μA
温度控制
TST
输出电流智能温控开始温度
130
℃
TSD
过温保护温度
150
℃
THYS
过温保护温度滞回
130
℃
注 3:规格书的最小、最大规范范围由测试保证,典型值由设计、测试或统计分析保证。



Html Pages

1 2 3 4 5


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com